Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

ADL5350ACPZ-R7 Datasheet(PDF) 4 Page - Analog Devices

Part # ADL5350ACPZ-R7
Description  LF to 4 GHz High Linearity Y-Mixer
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5350ACPZ-R7 Datasheet(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADL5350ACPZ-R7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
ADL5350
Rev. 0 | Page 4 of 24
SPUR TABLES
All spur tables are (N × fRF) − (M × fLO) mixer spurious products for 0 dBm input power, unless otherwise noted. N.M. indicates that a
spur was not measured due to it being at a frequency >6 GHz.
850 MHz SPUR TABLE
Table 3.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
≤–100
–20.6
–19.2
–15.3
–16.7
–38.4
–26.6
–22.1
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
1
–21.6
–5.6
–23.6
–19.6
–31.9
–28.7
–46.1
–48.5
–33.2
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
2
–50.0
–69.2
–50.5
–59.8
–49.1
–57.5
–51.0
–77.7
–65.8
–60.8
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
3
–74.8
–66.0
–71.8
–68.1
–70.2
–67.4
–66.9
–70.8
–85.2
–87.3
–72.2
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
4
≤–100
–92.6
–91.6
–96.1
–92.7
–98.7
–90.2
–91.7
–88.8
≤–100
≤–100
–91.7
–88.6
N.M.
N.M.
N.M.
5
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
–99.5
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
N.M.
N.M.
6
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
N.M.
7
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
8
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
9
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
10
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
11
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
12
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
13
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
14
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
15
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
M
N
1950 MHz SPUR TABLE
Table 4.
M
N
012
34
56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
≤–100
–13.1
–32.8
–22.4
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
1
–10.8
–7.0
–25.3
–27.7
–33.9
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
2
–48.2
–61.2
–41.2
–44.6
–47.0
–74.6
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
3
–72.3
–71.4
–83.6
–64.5
–62.4
–64.3
–83.7
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
4
N.M.
N.M.
–91.4
–84.2
–78.3
–76.5
–80.0
–92.0
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
5
N.M.
N.M.
N.M.
–90.8
–82.3
–77.1
–79.5
–83.8
–95.2
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
6
N.M.N.M.N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
–93.4
–94.5
≤–100
–99.2
≤–100
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
7
N.M.N.M.N.M.
N.M.N.M.
≤–100
≤–100
–94.0
–96.4
≤–100
≤–100
≤–100
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
8
N.M.N.M.N.M.
N.M.N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
N.M.
N.M.
N.M.
9
N.M.N.M.N.M.
N.M.N.M.
N.M.N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
N.M.
N.M.
10
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
N.M.
11
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
12
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
13
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
≤–100
14
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100
≤–100
15
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
≤–100
≤–100


Similar Part No. - ADL5350ACPZ-R7

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Analog Devices
ADL5350ACPZ-R7 AD-ADL5350ACPZ-R7 Datasheet
262Kb / 24P
   LF to 4 GHz High Linearity Y-Mixer
Rev. PrC
ADL5350ACPZ-R7 AD-ADL5350ACPZ-R7 Datasheet
409Kb / 24P
   LF to 4 GHz High Linearity Y-Mixer
REV. 0
More results

Similar Description - ADL5350ACPZ-R7

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Analog Devices
ADL5350 AD-ADL5350 Datasheet
262Kb / 24P
   LF to 4 GHz High Linearity Y-Mixer
Rev. PrC
ADL5350ACPZ AD-ADL5350ACPZ Datasheet
409Kb / 24P
   LF to 4 GHz High Linearity Y-Mixer
REV. 0
AD8342 AD-AD8342_15 Datasheet
818Kb / 24P
   Active Receive Mixer LF to 3 GHz
REV. B
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAMX-011021 MA-COM-MAMX-011021 Datasheet
987Kb / 8P
   High Linearity Mixer
logo
Linear Technology
LT5579 LINER-LT5579 Datasheet
247Kb / 20P
   1.5GHz to 3.8GHz High Linearity Upconverting Mixer
LT5578 LINER-LT5578 Datasheet
212Kb / 16P
   0.4GHz to 2.7GHz High Linearity Upconverting Mixer
LT5520 LINER-LT5520 Datasheet
190Kb / 12P
   1.3GHz to 2.3GHz High Linearity Upconverting Mixer
LT5519 LINER-LT5519 Datasheet
215Kb / 12P
   0.7GHz to 1.4GHz High Linearity Upconverting Mixer
LT5579 LINER-LT5579_15 Datasheet
347Kb / 20P
   1.5GHz to 3.8GHz High Linearity Upconverting Mixer
LT5578 LINER-LT5578_15 Datasheet
217Kb / 16P
   0.4GHz to 2.7GHz High Linearity Upconverting Mixer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com