Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

UCC28513DW Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part # UCC28513DW
Description  ADVANCED PFC/PWM COMBINATION CONTROLLERS
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UCC28513DW Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UCC28513DW Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UCC28513DW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 42 page
background image
UCC28510, UCC28511, UCC28512, UCC28513,
UCC28514, UCC28515, UCC28516, UCC28517
SLUS517C − DECEMBER 2002 − REVISED SEPTEMBER 2005
3
www.ti.com
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
over operating free-air temperature (unless otherwise noted)†}
Supply voltage VCC
Idle
20 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate drive current (GT1, GT2)
Continuous
0.4 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulsed
Sourcing
−2.5 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinking
3.5 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum GT1, GT2 voltage
−0.5 V to VCC+0.3 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage
VSENSE
0 V to 11 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D_MAX, SS2, CAOUT, ISENSE1, MOUT, VFF
−0.5 V to VREF+0.3 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAOUT, CT_BUFF, ISENSE2, PKLMT
−0.5 V to 6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Current
RT
−0.5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VFF
−5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CT_BUFF
1 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAOUT, VERR, ISENSE2, SS2, CAOUT, IAC
10 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum pin capacitance
ISENSE2
220 pF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating junction temperature range, TJ
−55 0C to 150 0C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature range, Tstg
−65 0C to 150 0C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1.6mm (1/16 inch from case for 10 seconds)
300 0C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power dissipation
PDIP (N) package
1 W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOIC (DW) package
0.7 W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under recommended operating conditions is not implied.
Exposure to absolute−maximum−rated conditions for extended periods may affect reliability.
‡ Currents are positive into, negative out of the specified terminal. All voltages are referenced to GND.
ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) PROTECTION
PARAMETER
MAX
UNITS
Human body model
2.5
kV
CDM
0.5
kV
AVAILABLE OPTIONS
{}
OPTIONS
PACKAGED DEVICES
PFC:PWM
FREQUENCY
RATIO
UVLO
TURN-ON (V)
UVLO
HYSTERESIS (V)
PWM UVLO2
TURN-OFF (V)
PWM UVLO2
HYSTERESIS (V)
PDIP−20
(N)
SOIC W−20
(DW)
1:1
16
6.3
5.30
1.45
UCC28510N
UCC28510DW
1:1
10.2
0.5
5.30
1.45
UCC28511N
UCC28511DW
1:1
16
6.3
3.55
3.2
UCC28512N
UCC28512DW
1:1
10.2
0.5
3.55
3.2
UCC28513N
UCC28513DW
1:2
16
6.3
5.30
1.45
UCC28514N
UCC28514DW
1:2
10.2
0.5
5.30
1.45
UCC28515N
UCC28515DW
1:2
16
6.3
3.55
3.2
UCC28516N
UCC28516DW
1:2
10.2
0.5
3.55
3.2
UCC28517N
UCC28517DW
† The DW package is available taped and reeled. Add R suffix to device type (e.g. UCC28510DWR) to order quantities of 2000 devices per reel.
‡ All devices are rated from −40°C to +105°C.


Similar Part No. - UCC28513DW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
UCC28513DW TI-UCC28513DW Datasheet
563Kb / 39P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINATION CONTROLLERS
UCC28513DW TI-UCC28513DW Datasheet
725Kb / 39P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINA CONTROLLERS
UCC28513DWR TI-UCC28513DWR Datasheet
725Kb / 39P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINA CONTROLLERS
More results

Similar Description - UCC28513DW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
UCC28510 TI-UCC28510 Datasheet
563Kb / 39P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINATION CONTROLLERS
UCC38517 TI-UCC38517 Datasheet
725Kb / 39P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINA CONTROLLERS
UCC28521 TI1-UCC28521_16 Datasheet
790Kb / 34P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
logo
Fuji Electric
FA5533 FUJI-FA5533 Datasheet
244Kb / 3P
   PFC / PWM Combination
logo
Fairchild Semiconductor
FAN4800AU FAIRCHILD-FAN4800AU Datasheet
987Kb / 20P
   PFC/ PWM Controller Combination
AN-8027 FAIRCHILD-AN-8027 Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
FAN4800A FAIRCHILD-FAN4800A_09 Datasheet
647Kb / 24P
   PFC/PWM Controller Combination
FAN4800AS FAIRCHILD-FAN4800AS Datasheet
583Kb / 19P
   PFC/PWM Controller Combination
FAN4800AUN FAIRCHILD-FAN4800AUN Datasheet
987Kb / 20P
   PFC/ PWM Controller Combination
FAN4800A FAIRCHILD-FAN4800A Datasheet
659Kb / 24P
   PFC/PWM Controller Combination
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com