Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

UCC38084PWG4 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # UCC38084PWG4
Description  8-PIN CURRENT MODE PUSH-PULL PWM CONTROLLERS WITH PROGRAMMABLE SLOPE COMPENSATION
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UCC38084PWG4 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UCC38084PWG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UCC38084PWG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
UCC28083, UCC28084, UCC28085, UCC28086
UCC38083, UCC38084, UCC38085, UCC38086
SLUS488E − SEPTEMBER 2002 − REVISED JULY 2009
3
www.ti.com
absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD (IDD < 10 mA)
15 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply current, IDD
20 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sink current (peak):
OUTA
1.0 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUTB
1.0 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Source current (peak): OUTA
−0.5 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUTB
−0.5 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analog inputs:
CTRL
−0.3 V to VDD +0.3 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CS
−0.3 V to VDD +0.3 V, not to exceed 6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSET (minimum)
>5 k
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RT (−100 µA < IRT < 100 µA)
−0.3 V to 2.0 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power dissipation at TA = 25°C (P package)
1 W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power dissipation at TA = 25°C (D package)
650 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power dissipation at TA = 25°C (PW package)
400 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junction operating temperature, TJ
−55
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature, Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature (soldering 10 seconds)
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. All voltages are with respect to GND.
Currents are positive into, and negative out of the specified terminal.
electrical characteristics over recommended operating virtual junction temperature range,
VDD = 10 V (See Note 1),1-µF capacitor from VDD to GND, RT = 165 kΩ, RF = 1 kΩ, CF = 220 pF,
RSET = 50 kΩ, TA = −40°C to 85°C for UCC2808x, TA = 0°C to 70°C for UCC3808x, TA = TJ
(unless otherwise noted)
overall
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Start-up current
VDD < UVLO start threshold voltage
120
200
µA
Supply current
CTRL = 0 V,
CS = 0 V,
See Note 1
1.5
2.5
mA
undervoltage lockout
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Start threshold voltage
UCC38083/5
See Note 1
11.5
12.5
13.5
Start threshold voltage
UCC38084/6
4.1
4.3
4.5
Minimum operating voltage
UCC38083/5
7.6
8.3
9.0
V
Minimum operating voltage
after start
UCC38084/6
3.9
4.1
4.3
V
Hysteresis voltage
UCC38083/5
3.5
4.2
5.1
Hysteresis voltage
UCC38084/6
0.1
0.2
0.3
oscillator
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Frequency
2 x f(OUTA)
180
200
220
kHz
Voltage amplitude
See Note 2
1.4
1.5
1.6
V
Oscillator fall time (dead time)
110
220
ns
RT pin voltage
1.2
1.5
1.6
V


Similar Part No. - UCC38084PWG4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
UCC38084 TI-UCC38084 Datasheet
429Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-PIN CURRENT MODE PUSH-PULL PWM CONTROLLERS WITH PROGRAMMABLE SLOPE COMPENSATION
More results

Similar Description - UCC38084PWG4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
UCC28083 TI-UCC28083 Datasheet
429Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-PIN CURRENT MODE PUSH-PULL PWM CONTROLLERS WITH PROGRAMMABLE SLOPE COMPENSATION
UCC38083PW TI1-UCC38083PW Datasheet
936Kb / 26P
[Old version datasheet]   8-PIN CURRENT MODE PUSH-PULL PWM CONTROLLERS WITH PROGAMMABLE SLOPE COMPENSATION
logo
Linear Technology
LTC3723-1 LINER-LTC3723-1 Datasheet
339Kb / 20P
   Synchronous Push-Pull PWM Controllers
LTC3723-2 LINER-LTC3723-2_15 Datasheet
344Kb / 20P
   Synchronous Push-Pull PWM Controllers
LTC3723-1 LINER-LTC3723-1_15 Datasheet
344Kb / 20P
   Synchronous Push-Pull PWM Controllers
logo
Texas Instruments
UC1827- TI-UC1827- Datasheet
283Kb / 15P
[Old version datasheet]   Buck Current/Voltage Fed Push-Pull PWM Controllers
UC2827-1 TI1-UC2827-1 Datasheet
760Kb / 16P
[Old version datasheet]   BUCK CURRENT/VOLTAGE FED PUSH-PULL PWM CONTROLLERS
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17499 MAXIM-MAX17499 Datasheet
252Kb / 18P
   Current-Mode PWM Controllers with Programmable Switching Frequency
Rev 1; 7/11
MAX15000 MAXIM-MAX15000 Datasheet
616Kb / 18P
   Current-Mode PWM Controllers with Programmable Switching Frequency
Rev 0; 1/06
logo
Texas Instruments
UCC2808-1 TI-UCC2808-1 Datasheet
173Kb / 10P
[Old version datasheet]   LOW POWER CURRENT MODE PUSH-PULL PWM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com