Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TD250N16KOF Datasheet(PDF) 1 Page - eupec GmbH

Part # TD250N16KOF
Description  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EUPEC [eupec GmbH]
Direct Link  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

TD250N16KOF Datasheet(HTML) 1 Page - eupec GmbH

  TD250N16KOF Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH TD250N16KOF Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TT250N
BIP AC / Warstein,den 03.04.85 Bösterling
A4 /85
1/12
Seite/page
Kenndaten
Elektrische Eigenschaften
TT250N
TD250N
DT250N
TT250N...-K
TD250N...-A
TD250N...-K
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung
repetitive peak forward off-state and reverse voltages
Tvj = -40°C... Tvj max
VDRM,VRRM 1200
1600
1400
1800
V
V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung
non-repetitive peak forward off-state voltage
Tvj = -40°C... Tvj max
VDSM
1200
1600
1400
1800
V
V
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung
non-repetitive peak reverse voltage
Tvj = +25°C... Tvj max
VRSM
1300
1700
1500
1900
V
V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert
maximum RMS on-state current
ITRMSM
410 A
Dauergrenzstrom
average on-state current
TC = 85°C
TC = 82°C
ITAVM
250
261
A
A
Stoßstrom-Grenzwert
surge current
Tvj = 25 °C, tP = 10 ms
Tvj = Tvj max, tP = 10 ms
ITSM
8000
7000
A
A
Grenzlastintegral
I²t-value
Tvj = 25 °C, tP = 10 ms
Tvj = Tvj max, tP = 10 ms
I²t
320000
245000
A²s
A²s
Kritische Stromsteilheit
critical rate of rise of on-state current
DIN IEC 747-6
f = 50 Hz, iGM = 1 A, diG/dt = 1 A/µs
(diT/dt)cr
150 A/µs
Kritische Spannungssteilheit
critical rate of rise of off-state voltage
Tvj = Tvj max, vD = 0,67 VDRM
6.Kennbuchstabe / 6
th letter F
(dvD/dt)cr
1000 V/µs
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchlaßspannung
on-state voltage
Tvj = Tvj max , iT = 800 A
vT
max.
1,5 V
Schleusenspannung
threshold voltage
Tvj = Tvj max
V(TO)
0,8 V
Ersatzwiderstand
slope resistance
Tvj = Tvj max
rT
0,7 mΩ
Zündstrom
gate trigger current
Tvj = 25°C, vD = 6 V
IGT
max.
200 mA
Zündspannung
gate trigger voltage
Tvj = 25°C, vD = 6 V
VGT
max.
2V
Nicht zündender Steuerstrom
gate non-trigger current
Tvj = Tvj max , vD = 6 V
Tvj = Tvj max , vD = 0,5 VDRM
IGD
max.
max.
10
5
mA
mA
Nicht zündende Steuerspannung
gate non-trigger voltage
Tvj = Tvj max , vD = 0,5 VDRM
VGD
max.
0,2 V
Haltestrom
holding current
Tvj = 25°C, vD = 6 V, RA = 5 Ω
IH
max.
300 mA
Einraststrom
latching current
Tvj = 25°C, vD = 6 V, RGK ≥ 10 Ω
iGM = 1 A, diG/dt = 1 A/µs, tg = 20 µs
IL
max.
1200 mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom
forward off-state and reverse current
Tvj = Tvj max
vD = VDRM, vR = VRRM
iD, iR
max.
50 mA
Zündverzug
gate controlled delay time
DIN IEC 747-6
Tvj = 25 °C,iGM = 1 A, diG/dt = 1 A/µs
tgd
max.
3 µs
prepared by: C.Drilling
date of publication:
23.09.02
approved by: J. Novotny
revision:
1


Similar Part No. - TD250N16KOF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
TD250N18KOFHPSA1 ISC-TD250N18KOFHPSA1 Datasheet
338Kb / 4P
   Thyristor Module
More results

Similar Description - TD250N16KOF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
eupec GmbH
TT140N EUPEC-TT140N Datasheet
411Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TD162N16KOF INFINEON-TD162N16KOF Datasheet
416Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
04.07.02 revision:1
logo
eupec GmbH
TT106N EUPEC-TT106N Datasheet
404Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TZ150N EUPEC-TZ150N Datasheet
461Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TT70N EUPEC-TT70N_02 Datasheet
417Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
ETT420N22P60 INFINEON-ETT420N22P60 Datasheet
429Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2018-07-30 Revision: 3.1
TT104N INFINEON-TT104N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
TT570N18KOF INFINEON-TT570N18KOF Datasheet
550Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2021-02-12 Revision: 3.1
TT92N INFINEON-TT92N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
logo
eupec GmbH
TZ375N EUPEC-TZ375N Datasheet
460Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TT600N16KOF INFINEON-TT600N16KOF_16 Datasheet
431Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2016-11-25 Revision: 3.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com