Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F044-306 Datasheet(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F044-306
Description  Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F044-306 Datasheet(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F044-306 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F044-306 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennkapazität
Rated capacitance / Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance
nominale
Teile-Nr. / Part number / Référence
2 x 18 mH
2 x 12 mH
2 x 8,2 mH
2 x 4,7 mH
2 x 2,7 mH
0,1 µF X2
2 x 4700 pFY
R
1 M :
1 Sicherung
1 fuse
1 fusible
2 Sicherungen
2 fuses
2 fusibles
C 1
C 2
C 4
Einfügungsdämpfung (Richtwerte), Messung im 50:-System
Insertion loss (approx. values), measured in 50:-system
Affaiblissement d’insertion (valeurs indicatives), Mesurage dans le circuit 50:
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage / Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
F044-311/000
F044-312/000
F044-313/000
F044-314/000
F044-316/000
F044-301/000
F044-302/000
F044-303/000
F044-304/000
F044-306/000
* Werte in ( ) geben die max. induktive Strombelastung an. / Values in ( ) = max. inductive load / Valeurs en ( ) = charge inductive max.
0,22 µF X2
Nennstrom
Rated current
Courant
nominal
1 A
2 A
3 A
4 A
* 6 (4) A
F044-301/000, F044-311/00
F044-302/000, F044-312/000
F044-303/000, F044-313/000
F044-304/000, F044-314/000
F044-306/000, F044-316/000
unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges
Non-symmetric measurement
Mesurage non-symétrique
asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
Asymmetric measurement (common mode)
Mesurage asymétrique (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
symmetric measurement (differential mode)
Mesurage symétrique (differential mode)
·


Similar Part No. - F044-306

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-202 EICHHOFF-F044-202 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-203 EICHHOFF-F044-203 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-204 EICHHOFF-F044-204 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-206 EICHHOFF-F044-206 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
More results

Similar Description - F044-306

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
F034-201 EICHHOFF-F034-201 Datasheet
131Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit stromkompensierter Ringkerndrossel und nicht stromkompensierter
F033-620 EICHHOFF-F033-620 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
logo
Lumberg
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com