Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F023-044 Datasheet(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F023-044
Description  Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F023-044 Datasheet(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F023-044 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F023-044 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Ausführung:
Metallgehäuse mit Kaltgerätestecker nach IEC
und Sicherungshalter
Kondensatorenklasse:
X1, Y2
Klimakategorie:
25/085/21-C nach IEC 60068-1
Tension nominale:
110/250 V 50/60 Hz
Boîtier:
métallique avec prise conforme aux normes IEC
et porte-fusible
Classes des condensateurs: X2, Y2
Catégorie climatique:
25/085/21-C selon IEC 60068-1
Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:
Sicherungen:
Fuses:
Ø x 20 mm (IEC)
Fusibles:
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Encapsulation:
metal case with IEC power line connector
and fuse holder
Capacitor class:
X2, Y2
Climatic category:
25/085/21-C to IEC 60068-1
Anschlüsse:
NETZSEITE
Gerätestecker für kalte Anschlußstellen
GERÄTESEITE
Ausführung „a“
Ausführung „b“
Lötösen
Flachstecker
6,3 x 0,8 mm
Schutzleiter
Schutzleiter
Flachstecker
Flachstecker
6,3/2,8 x 0,8 mm
6,3/2,8 x 0,8 mm
Terminals:
INPUT
IEC power line connector
OUTPUT
Version „a“
Version „b“
solder tags
fastons
6.3 x 0.8 mm
Ground
Ground
fastons
fastons
6.3/2.8 x 0.8 mm
6.3/2.8 x 0.8 mm
Connexions
CÔTÉ SECTEUR
Prise conforme aux normes IEC
CÔTÉ APPAREIL
Exécution „a“
Exécution „b“
cosses à souder
Cosses faston
6,3 x 0,8 mm
Terre de protection
Terre de protection
cosses faston
cosses faston
6,3/2,8 x 0,8 mm
6,3/2,8 x 0,8 mm
Funk-Entstörfilter mit Kaltgerätestecker nach IEC
mit Sicherungshalter
Radio-Interference Suppression Filters with IEC Power Line Connector
fuse holder
Filtres secteur avec prise conforme aux normes IEC
porte-fusible
Montageausschnitt
Mounting cutout
Perçage pour montage
EN 60939-2
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀


Similar Part No. - F023-044

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
F02 POWERBOX-F02 Datasheet
493Kb / 2P
   10 WATTS SINGLE & DUAL OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
XP Power Limited
F02 XPPOWER-F02 Datasheet
622Kb / 6P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
F02/F02CT XPPOWER-F02/F02CT Datasheet
622Kb / 6P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
C&K Components
F0201 CK-COMPONENTS-F0201 Datasheet
1Mb / 9P
   Pushbutton Switches
29 may 19
F02010102 CK-COMPONENTS-F02010102 Datasheet
1Mb / 9P
   Pushbutton Switches
29 may 19
More results

Similar Description - F023-044

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-311 EICHHOFF-F044-311 Datasheet
113Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
logo
Lumberg
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com