Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC6126 Datasheet(PDF) 7 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6126
Description  擁끻컦??遙섊꼐佯??섉찣?썽쎔?㎪쩂?뷴솳
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6126 Datasheet(HTML) 7 Page - Torex Semiconductor

  XC6126 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6126 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7/9
XC6126
シリーズ
■使用上の注意
1. 一時的、過渡的な電圧降下および電圧上昇等の現象について、絶対最大定格を超える場合には、劣化または破壊する可能性があります。
2. 入力電圧が急峻な変動をする場合や入力電圧が周期的な変動を繰り返す条件下では誤動作を起こす可能性がありますのでご注意ください。
3. VIN 端子と電源入力 VDD の間に抵抗 RIN を接続すると、内部回路の貫通電流と RIN による電圧降下で解除動作時に発振する場合があります。
CMOS 出力品では RIN と貫通電流の影響により解除/検出動作に関わらず発振する場合がありますので RIN を接続して使用しないで下さい。
4. VIN 端子と電源入力 VDD の間に抵抗 RIN を接続する場合、N-ch オープンドレイン出力品をご使用下さい。但し、その場合の RIN は 33kΩ以下
でご使用下さい。
VDD
VIN
VOUT
VSS
Rpull
XC6126N Series
VOUT
Vpull-Up
RIN≦33kΩ
N-chオープンドレイン品で入力抵抗を接続する場合の回路例
5. N-ch オープンドレイン出力の時、出力端子に接続するプルアップ抵抗より検出時の VOUT 電圧が決まります。以下の事柄を参照して抵抗値
を選択して下さい。
検出時:VOUT=(Vpull-Up)/(1+Rpull/RON)
Vpull-Up:プルアップ先の電圧
RON(*1):Nch ドライバの ON 抵抗(電気的特性より、VOUT/IOUT1 から算出)(*3)
計算例)
VIN=2.0V 時(*2)RON=0.5/4.5×10-3≒111Ω(MAX.)となり、Vpull-Up が 3.0V で検出時の VOUT 電圧を 0.1V 以下にしたい場合、
Rpull=(Vpull-Up /VOUT-1)×RON=(3/0.1-1)×111≒3.2kΩになるため
上記の条件で検出時の出力電圧を 0.1V 以下にするためにはプルアップ抵抗を 3.2kΩ以上にする必要があります。
(*1)VIN が小さいほど RON は大きくなりますのでご注意下さい。
(*2)VIN の選択はご使用になる入力電圧の範囲で最低の値で計算してください。
(*3)電気的特性で規定される IOUT1 は Ta=25℃での値となります。IOUT1 は周囲温度により変化します。
周囲温度を考慮する場合のプルアップ抵抗値については弊社営業へ問い合わせ下さい。
解除時:VOUT=(Vpull-Up)/(1+Rpull/ROFF)
Vpull-Up:プルアップ先の電圧
ROFF:Nch ドライバーの OFF 時抵抗値 40MΩ(MIN.)(電気的特性より、VOUT/ILEAK から算出)
計算例)
Vpull-Up が 6.0V で VOUT を 5.99V 以上にしたい場合
Rpull=(Vpull-Up/VOUT-1)×ROFF=(6/5.99-1)×40×106≒66kΩになるため
上記の条件で解除時の出力電圧を 5.99V 以上にするためにはプルアップ抵抗を 66kΩ以下にする必要があります。
6. 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理
など、装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。


Similar Part No. - XC6126

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC612 TOREX-XC612 Datasheet
214Kb / 13P
   CMOS Low Power Consumption
XC612 TOREX-XC612 Datasheet
711Kb / 14P
   2-Channel Voltage Detectors
XC6120 TOREX-XC6120 Datasheet
257Kb / 13P
   Highly Accurate, Ultra Small, Low Power Consumption Voltage Detector
XC6120 TOREX-XC6120 Datasheet
264Kb / 13P
   Highly Accurate, Ultra Small, Low Power Consumption Voltage Detector
XC6120 TOREX-XC6120 Datasheet
313Kb / 13P
   Highly Accurate, Ultra Small, Low Power Consumption Voltage Detector
More results

Similar Description - XC6126

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WS2910 WINSEMI-WS2910 Datasheet
449Kb / 7P
   WS2910 ?싩뵪遙섆벽佯쪳ED要긷뒯
logo
Torex Semiconductor
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
logo
Formosa MS
QRDM-LED02 FORMOSA-QRDM-LED02 Datasheet
169Kb / 1P
   LED?됧폊?롦Æ???뜸뻑佯붺뵪
logo
Lowpower Semiconductor ...
LP7801T POWER-LP7801T Datasheet
961Kb / 7P
   擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
logo
Sanyo Semicon Device
2SK2632LS SANYO-2SK2632LS Datasheet
49Kb / 4P
   擁낂쳵?잆궧?ㅳ긿?곥꺍?곁뵪
CPH6428 SANYO-CPH6428 Datasheet
58Kb / 4P
   擁낂쳵?잆궧?ㅳ긿?곥꺍?곁뵪
logo
Lowpower Semiconductor ...
LP7801 POWER-LP7801 Datasheet
947Kb / 7P
   擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2093 AKM-CQ-2093 Datasheet
487Kb / 12P
   遙섌?恙쒐춸 弱뤷엹 ?삥탛?삠꺍?
logo
Hamamatsu Corporation
S6045 HAMAMATSU-S6045_15 Datasheet
333Kb / 5P
   鵝롦릇佯╊퓗?겹궭?ㅳ깤??800 nm躍?뵪APD
logo
Lowpower Semiconductor ...
LP7801D POWER-LP7801D Datasheet
943Kb / 7P
   擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com