Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 4 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 4 Page - Torex Semiconductor

  XC6421 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 25 page
background image
4/25
XC6421 シリーズ
項目
記号
定 格
単位
入力電圧
VIN
Vss-0.3~Vss +7.0
V
出力電流
IOUT1+IOUT2
1100
(*1)
mA
出力電圧
1, 出力電圧 2
VOUT1 , VOUT2
VSS-0.3~VIN+0.3≦Vss +7.0
V
EN1 入力電圧, EN2 入力電圧
VEN1 , VEN2
VSS-0.3~Vss +7.0
V
120
許容損失
USP-6C
Pd
1000 (基板実装時)
(*2)
mW
動作周囲温度
Topr
-40~+85
保存温度
Tstg
-55~+125
(*1) Pd > { (VIN-VOUT1)×IOUT1 + (VIN-VOUT2)×IOUT2 } の範囲内でご使用下さい。
(*2) 基板実装時の許容損失の参考データとなります。 実装条件については 23 頁目をご参照ください。
* 上図のダイオードは、静電保護用のダイオードと寄生ダイオードです。
■絶対最大定格
■ブロック図


Similar Part No. - XC6421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
   150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
More results

Similar Description - XC6421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6233 TOREX-XC6233 Datasheet
827Kb / 30P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 200mA 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
   150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
XC2408A816UR-G TOREX-XC2408A816UR-G Datasheet
455Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤 LNA
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2093 AKM-CQ-2093 Datasheet
487Kb / 12P
   遙섌?恙쒐춸 弱뤷엹 ?삥탛?삠꺍?
logo
Torex Semiconductor
XC2406A816UR-G TOREX-XC2406A816UR-G Datasheet
429Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
XC2407A816UR-G TOREX-XC2407A816UR-G Datasheet
481Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
XA6121 TOREX-XA6121 Datasheet
378Kb / 27P
   ?╉궔?껁긽?됥긿??ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤?삣쑇濾쒎눣?⑨펷VDF=1.6V節?.0V
XC6902 TOREX-XC6902 Datasheet
513Kb / 23P
   -16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3333 BOWIN-CDT3333 Datasheet
105Kb / 4P
   ?꿴윹弱덄뵪?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com