Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

Q65111A1963 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65111A1963
Description  LCW JNSH.EC
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65111A1963 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  Q65111A1963 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65111A1963 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2011-08-26
2
Version 1.0
LCW JNSH.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Color Temperature
Luminous Intensity
1)
page 24
Ordering Code
Typ
Farbtemperatur
Lichtstärke
1) Seite 24
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LCW
JNSH.EC-BRBT-5H7I-1
5000
2100 ... 2590
Q65111A1685
LCW
JNSH.EC-BQBS-5L7N-
1
4000
1940 ... 2400
Q65111A1963
LCW
JNSH.EC-BRBT-5L7N-1
4000
2100 ... 2590
Q65111A1674
LCW
JNSH.EC-BQBS-5O8Q-
1
3500
1940 ... 2400
Q65111A2247
LCW
JNSH.EC-BQBS-5R8T-
1
3000
1940 ... 2400
Q65111A1682
LCW
JNSH.EC-BPBR-5U8X-
1
2700
1800 ... 2240
Q65111A1847
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 means that only
one group BR, BS, BT will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LCW JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 means that only one wavelength group 5L, 5M, 5N, 6L, 6M, 6N, 7L, 7M, 7N will be shippable. LCW
JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6, 7, 8, 9, 10. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 6, 7, 8, 9, 10 for explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LCW JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 means that only one forward voltage group L, M, N will be shippable. In order to ensure availability, single
wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BR, BS, BT enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LCW JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen
5L, 5M, 5N, 6L, 6M, 6N, 7L, 7M, 7N enthalten ist (siehe Seite 6, 7, 8, 9, 10 für nähere Informationen). LCW JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 bedeutet, dass
das Bauteil innerhalb der auf Seite 6, 7, 8, 9, 10 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW JNSH.EC-BRBT-5L7N-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L, M, N enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.


Similar Part No. - Q65111A1963

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
Q65111A1095 OSRAM-Q65111A1095 Datasheet
2Mb / 18P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Q65111A1096 OSRAM-Q65111A1096 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Q65111A1097 OSRAM-Q65111A1097 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Q65111A1099 OSRAM-Q65111A1099 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Q65111A1141 OSRAM-Q65111A1141 Datasheet
167Kb / 7P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com