Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

0031.1803 Datasheet(PDF) 6 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.1803
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.1803 Datasheet(HTML) 6 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.1803 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. 0031.1803 Datasheet HTML 10Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
144
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER*
SELECTOR CHART
ÜBERSICHT
Suitable for fuse-link size /
Miniature fuse-links /
Miniature fuse-links /
Geeignet für Sicherungs-
G-Sicherungseinsätze
G-Sicherungseinsätze
einsatz-Grösse
4,7 x 16 mm
5 x 20 mm
Design / Bauart
Unexposed / geschlossen
Unexposed / geschlossen
Type of mounting /
Panel mount, rear side /
Panel mount, front side /
Befestigungsart
für Plattenmontage von Rüchseite
für Plattenmontage von Frontseite
Methods of fastening /
Fixing nut fastening /
Fixing nut fastening /
Befestigungsmethode
Schraubbefestigung
Schraubbefestigung
Type of fuse carrier /
Screw type fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Screw type fuse carrier /
Art der Verschlusskappe
Schraubverschlusskappe
Renkverschlusskappe
Schraubverschlusskappe
Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg.
PC 1
PC 2
PC2
PC2
Rated voltages / Nennspannungen
250 V
250 V
250 V
250 V
Rated currents / Nennströme
5 A
10 A
10 A
6,3 A
Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme
1 W
2,5 W
3,2 W
2,5 W
Solder terminals
for wires / für Drähte
••
Lötanschlüsse
for PCB / für Leiterplatten
Quick-connect terminals / Steckanschlüsse
4,8 x 0,5 mm
2,8 x 0,5 mm
2,8 x 0,5 mm
Degree of protection IP/ Schutzgrad IP
IP 42
IP 40, IP 67
IP 40
IP 54
see above / siehe oben
SCHURTER Type / Typ
FPG 1
FEF
FIO + FIN
CEHESS-SCHURTER Type / Typ
231600 P
Approvals / Approbationen
see page /
Techn. data / Techn. Daten
siehe Seite
149
150
152
153
Order nos. / Bestell-Nr.
Fingergrip
rear side sealed /
Rückseite vergussdicht
Fingergrip
FIO:
IP 40 or / oder IP 65
from front / von Frontseite
FIN: IP 67
from front and rear /
von Front- und Rückseite
Suitable for fuse-link size /
Miniature fuse-links /
Geeignet für Sicherungs-
G-Sicherungseinsätze
einsatz-Grösse
5 x 20 mm
Design / Bauart
Unexposed / geschlossen
Type of mounting /
Panel mount, front side /
for printed circuit boards /
Befestigungsart
für Plattenmontage von Frontseite
für Leiterplatten
Methods of fastening /
Press-fit mount /
Snap-in fastening /
Through hole mounting, horizontal /
Befestigungsmethode
Klemm-Befestigung
Snap-in Befestigung
Durchsteckmontage, horizontal
Type of fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier/
Bayonet type fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Art der Verschlusskappe
Renkverschlusskappe
Renkverschlusskappe
Renkverschlusskappe
Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg.
PC 2
PC 2
PC 2
Rated voltages / Nennspannungen
250 V
250 V
250 V
Rated currents / Nennströme
10 A
10 A
10 A
Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme
2,5 W
3,2 W
2,5 W
Solder terminals
for wires / für Drähte
••
Lötanschlüsse
for PCB / für Leiterplatten
Quick-connect terminals / Steckanschlüsse
4,8 x 0,5 mm
2,8 x 0,5 mm
Degree of protection IP/ Schutzgrad IP
IP 40
IP 40
IP 40
SCHURTER Type / Typ
FPG 6
FEF
FPG 5
CEHESS-SCHURTER Type / Typ
Approvals / Approbationen
see page /
Techn. data / Techn. Daten
siehe Seite
159
160
161
Order nos. / Bestell-Nr.
* Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar
Fingergrip
Fingergrip
Fingergrip
sealed from the rear and
terminal side /
vergussdicht von der Rück-
und Anschlussseite
secured with potting compound on
the panel rear side /
gesichert mit Vergussmasse auf der
Frontplatten-Rückseite
NEU
NEW


Similar Part No. - 0031.1803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0031.1803 SCHURTER-0031.1803 Datasheet
221Kb / 2P
   Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Fingergrip
More results

Similar Description - 0031.1803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com