Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

31.1766 Datasheet(PDF) 11 Page - Schurter Inc.

Part # 31.1766
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

31.1766 Datasheet(HTML) 11 Page - Schurter Inc.

Back Button 31.1766 Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 10Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 11Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 13Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 14Page - Schurter Inc. 31.1766 Datasheet HTML 15Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 58 page
background image
CEHESS SCHURTER S.A. France
¤ (+)++3 25 02 50 49 Fax (+)++3 25-02 56 57 E-mail: 106426.2362@compuserve.com
149
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
4,7 x 16 mm
Fuseholder
Type 231 600 P
Panel mount, rear side,
fixing nut fastening
shocksafe category PC1
G-Sicherungshalter
Typ 231 600 P
für Plattenmontage, von Rückseite,
Schraubbefestigung
Berührungsschutz Kategorie PC1
• screw type fuse carrier,
fingergrip with slot
• solder terminals
• degree of protection IP42
from front side, according to IEC 60529
• Schraub-Verschlusskappe
Fingergrip mit Schlitz
• Lötanschlüsse
• Schutzgrad IP42 von Frontseite,
nach IEC 60529
Standards / Normen
NF C 93-436 – Model HB 15
Approvals / Approbationen
Lists / Listen: GAMT1, NNO
Technische Daten
• Nennspannung
250 V
• Nennstrom
5 A
• Zulässige Umge-
bungstemperaturen
–40 °C / +85 °C
• Verlustleistung
1 W
• Klimakategorie
40 / 85 / 21
• Vibrationsbeständigkeit NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 / Luft 7306:
10-2000 Hz / 1,5 mm / 10 g / 10 Perioden
• Schockbeständigkeit
NF C 20-727 / IEC 60068-2-27 / 100 g
• Erschütterungen
NF C 20-729 / IEC 60068-2-29 / 40 g / 1000
• Salznebel
NF C 20-711 / IEC 60068-2-11 / 96 h
• Feuchte Wärme
NF C 20-604 Ausdauer
• Klimafestigkeit
NF C 20-619 Phase D
• Anzugsdrehmoment
der Mutter
70 Ncm: Mutter / 40 Ncm: Kopf
• Gewicht
≤ 8,2 g
• Farbe
schwarz
• Mit Sicherungseinsatz Typ D0 (HA35)
Technical data
• Rated voltage:
250 V
• Rated current:
5 A
• Permissible environ-
mental temperature
–40 °C / +85 °C
• Power dissipation
1 W
• Climatic range
40 / 85 / 21
• Vibrations
NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 / AIR 7306:
10-2000 Hz / 1,5 mm / 10 g / 10 cycles
• Shocks
NF C 20-727 / IEC 60068-2-27 / 100 g
• Sinusoidal vibrations
NF C 20-729 / IEC 60068-2-29 / 40 g / 1000
• Salt mist
NF C 20-711 / IEC 60068-2-11 / 96 h
• Damp heat
NF C 20-604 endurance
• Climatic composite
NF C 20-619 phase D
• Tightening
torque
70 Ncm: fixing nut / 40 Ncm: cap
• Weight
≤ 8,2 g
• Color
black
• Usable fuse D0 (HA35)
Fixing nut /
Befestigungsmutter
Panel cutout /
Durchbruch in Montageplatte
Order No./
Nut /
Approvals /
Bestell-Nr.
Mutter
Approbationen
GAMT1
NNO
7090.6020
Fuseholder complete, black
hexagonal /
••
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
6-kt
7090.6030
Fuseholder complete, black
cylindrical, slotted /
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
rund, geschlitzt
Spare parts and accessories / Ersatzteile und Zubehör
7170.0930
Joint of cap / Dichtung für Kopf
7138.8431
Adhesive joint of body / Dichtung für Sockel
7138.5098
Hexagonal nut / 6-kant Mutter
7138.5093
Slotted cylindrical nut / Mutter rund mit Schlitz
for /
für
50
75
100


Similar Part No. - 31.1766

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
31.1741 SCHURTER-31.1741 Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
31.1741-ND SCHURTER-31.1741-ND Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
More results

Similar Description - 31.1766

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com