Electronic Components Datasheet Search |
|
0032.1161 Datasheet(PDF) 6 Page - Schurter Inc. |
|
0032.1161 Datasheet(HTML) 6 Page - Schurter Inc. |
6 / 58 page SCHURTER AG Switzerland, ¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 144 FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER* SELECTOR CHART ÜBERSICHT Suitable for fuse-link size / Miniature fuse-links / Miniature fuse-links / Geeignet für Sicherungs- G-Sicherungseinsätze G-Sicherungseinsätze einsatz-Grösse 4,7 x 16 mm 5 x 20 mm Design / Bauart Unexposed / geschlossen Unexposed / geschlossen Type of mounting / Panel mount, rear side / Panel mount, front side / Befestigungsart für Plattenmontage von Rüchseite für Plattenmontage von Frontseite Methods of fastening / Fixing nut fastening / Fixing nut fastening / Befestigungsmethode Schraubbefestigung Schraubbefestigung Type of fuse carrier / Screw type fuse carrier / Bayonet type fuse carrier / Screw type fuse carrier / Art der Verschlusskappe Schraubverschlusskappe Renkverschlusskappe Schraubverschlusskappe Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg. PC 1 PC 2 PC2 PC2 Rated voltages / Nennspannungen 250 V 250 V 250 V 250 V Rated currents / Nennströme 5 A 10 A 10 A 6,3 A Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme 1 W 2,5 W 3,2 W 2,5 W Solder terminals for wires / für Drähte •• • • • Lötanschlüsse for PCB / für Leiterplatten Quick-connect terminals / Steckanschlüsse 4,8 x 0,5 mm 2,8 x 0,5 mm 2,8 x 0,5 mm Degree of protection IP/ Schutzgrad IP IP 42 IP 40, IP 67 IP 40 IP 54 see above / siehe oben SCHURTER Type / Typ FPG 1 FEF FIO + FIN CEHESS-SCHURTER Type / Typ 231600 P Approvals / Approbationen see page / Techn. data / Techn. Daten siehe Seite 149 150 152 153 Order nos. / Bestell-Nr. Fingergrip rear side sealed / Rückseite vergussdicht Fingergrip FIO: IP 40 or / oder IP 65 from front / von Frontseite FIN: IP 67 from front and rear / von Front- und Rückseite Suitable for fuse-link size / Miniature fuse-links / Geeignet für Sicherungs- G-Sicherungseinsätze einsatz-Grösse 5 x 20 mm Design / Bauart Unexposed / geschlossen Type of mounting / Panel mount, front side / for printed circuit boards / Befestigungsart für Plattenmontage von Frontseite für Leiterplatten Methods of fastening / Press-fit mount / Snap-in fastening / Through hole mounting, horizontal / Befestigungsmethode Klemm-Befestigung Snap-in Befestigung Durchsteckmontage, horizontal Type of fuse carrier / Bayonet type fuse carrier/ Bayonet type fuse carrier / Bayonet type fuse carrier / Art der Verschlusskappe Renkverschlusskappe Renkverschlusskappe Renkverschlusskappe Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg. PC 2 PC 2 PC 2 Rated voltages / Nennspannungen 250 V 250 V 250 V Rated currents / Nennströme 10 A 10 A 10 A Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme 2,5 W 3,2 W 2,5 W Solder terminals for wires / für Drähte •• Lötanschlüsse for PCB / für Leiterplatten • Quick-connect terminals / Steckanschlüsse 4,8 x 0,5 mm 2,8 x 0,5 mm Degree of protection IP/ Schutzgrad IP IP 40 IP 40 IP 40 SCHURTER Type / Typ FPG 6 FEF FPG 5 CEHESS-SCHURTER Type / Typ Approvals / Approbationen see page / Techn. data / Techn. Daten siehe Seite 159 160 161 Order nos. / Bestell-Nr. * Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar Fingergrip Fingergrip Fingergrip sealed from the rear and terminal side / vergussdicht von der Rück- und Anschlussseite secured with potting compound on the panel rear side / gesichert mit Vergussmasse auf der Frontplatten-Rückseite NEU NEW |
Similar Part No. - 0032.1161 |
|
Similar Description - 0032.1161 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |