Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SFH206 Datasheet(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH206
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH206 Datasheet(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH206 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH206 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH206 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH206 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SFH 205
SFH 206
Grenzwerte
Maximum Ratings
Typ (* ab 4/95)
Type (* as of 4/95)
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 205
(* SFH 205 F)
Q62702-P102
10 A3 DIN 41868 (TO-92-ähnlich), schwarzes
Epoxy-Gie
βharz, Lötspieβe im
2.54-mm-Raster (1/10), Kathodenkennzeichnung:
Gehäusekerbe
10 A3 DIN 41 868 (similar to TO-92), black epoxy
resin, solder tabs 2.54 (1/10) lead spacing, cathode
marking: notch at package
SFH 206
(* SFH 206 F)
Q62702-P128
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
Top; Tstg
–55 ... +80
oC
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom
Gehäuse entfernt bei Lötzeit t
≤ 3s)
Soldering temperature in 2 mm distance
from case bottom (t
≤ 3s)
TS
230
oC
Sperrspannung
Reverse voltage
VR
32
V
Verlustleistung, TA = 25
oC
Total power dissipation
Ptot
150
mW
Kennwerte (TA = 25
oC,
λ = 950 nm)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Fotoempfindlichkeit
Spectral sensitivity
VR = 5 V, Ee = 0.5 mW/cm
2
S
25 (
≥ 15)
µA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
S max
950
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10% von Smax
Spectral range of sensitivity
S = 10% of Smax
λ
800 ... 1100
nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area
A
7.00
mm2


Similar Part No. - SFH206

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH206K SIEMENS-SFH206K Datasheet
77Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
logo
OSRAM GmbH
SFH206K OSRAM-SFH206K Datasheet
239Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode
More results

Similar Description - SFH206

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205FA SIEMENS-SFH205FA Datasheet
62Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter New: Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
Q65110A2700 OSRAM-Q65110A2700 Datasheet
160Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Version 1.0
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
SFH205F OSRAM-SFH205F Datasheet
237Kb / 6P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com