Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SFH205F Datasheet(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH205F
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH205F Datasheet(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH205F Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH205F Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH205F Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH205F Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SFH 205
SFH 206
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
Dimensions of radiant sensitive area
L x B
L x W
2.65 x 2.65
mm
Abstand Chipoberfläche zu
Gehäuseoberfläche
Distance chip surface to case surface
SFH 205
SFH 206
H
H
2.3 ... 2.5
1.2 ... 1.4
mm
mm
Halbwinkel
Half angle
ϕ± 60
Grad
deg.
Dunkelstrom, VR = 10 V
Dark current
IR
2 (
≤ 30)
nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit
Spectral sensitivity
Sλ
0.59
A/W
Quantenausbeute
Quantum yield
η
0.77
Electrons
Photon
Leerlaufspannung, Ee = 0.5 mW/cm
2
Open-circuit voltage
VL
330 (
≥ 250)
mV
Kurzschlu
βstrom, E
e = 0.5 mW/cm
2
Short-circuit current
IK
25
µA
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes
Rise and fall time of the photocurrent
RL= 50 Ω; VR = 5 V; λ = 850 nm; Ip = 800 µA
tr, tf
20
ns
Durchla
βspannung, I
F = 100 mA, E = 0
Forward voltage
VF
1.3
V
Kapazität, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0
Capacitance
C0
72
pF
Temperaturkoeffizient von VL
Temperature coefficient of VL
TCV
–2.6
mV/K
Temperaturkoeffizient von IK,
Temperature coefficient of IK
TCI
0.18
%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung
Noise equivalent power
VR = 10 V
NEP
4.3 x 10–14
W
√Hz
Nachweisgrenze, VR = 10 V
Detection limit
D*
6.2 x 1012
cm ·
√Hz
W
Kennwerte (TA = 25
oC,
λ = 950 nm)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit


Similar Part No. - SFH205F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
SFH205F OSRAM-SFH205F Datasheet
237Kb / 6P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH205F OSRAM-SFH205F Datasheet
221Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205FA SIEMENS-SFH205FA Datasheet
62Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter New: Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
SFH205FA OSRAM-SFH205FA Datasheet
207Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter
More results

Similar Description - SFH205F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205FA SIEMENS-SFH205FA Datasheet
62Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter New: Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
Q65110A2700 OSRAM-Q65110A2700 Datasheet
160Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Version 1.0
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
SFH205F OSRAM-SFH205F Datasheet
237Kb / 6P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com