Electronic Components Datasheet Search |
|
1.5KE170 Datasheet(PDF) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd |
|
1.5KE170 Datasheet(HTML) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd |
2 / 4 page 5.0 94 1.0 71 1.0 54 13.2 1.0 12.6 1.0 14.3 1.0 13.7 1.0 16.5 1.0 15.8 1.0 17.6 1.0 16.8 1.0 19.8 1.0 18.9 1.0 22.0 1.0 21.0 1.0 70 1.5KE 12 1.5KE 12A 1.5KE 13 1.5KE 13A 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 91 82 86 74 67 59 60 56 1.0 13.6 14.5 12.8 12.9 11.1 12.1 10.2 10.5 17.1 15.3 16.2 9.72 10.8 11.4 11.7 12.4 13.5 14.3 14.4 15.2 16.2 17.1 18.0 19.0 17.3 16.7 22.0 29.1 22.5 19.0 18.2 21.2 23.5 26.5 25.2 27.7 0.086 0.088 0.084 0.086 0.081 0.084 0.078 0.081 0.090 0.088 0.090 0.076 1.5KE 15 1.5KE 15A 1.5KE 16 1.5KE 16A 1.5KE 18 1.5KE 18A 1.5KE 20 1.5KE 20A 1.5KE 22 1.5KE 22A 1.5KE 24 1.5KE 24A 1.5KE 27 1.5KE 27A 1.5KE 30 1.5KE 30A 1.5KE 33 1.5KE 33A 1.5KE 36 1.5KE 36A 1.5KE 39 1.5KE 39A 1.5KE 43 1.5KE 43A 1.5KE 47 1.5KE 47A 1.5KE 51 1.5KE 51A 1.5KE 56 1.5KE 56A 1.5KE 62 1.5KE 62A 1.5KE 68 1.5KE 68A 1.5KE 75 1.5KE 75A 1.0 49 1.0 47 1.0 34 24.2 1.0 23.1 1.0 26.4 1.0 25.2 1.0 29.7 1.0 28.4 1.0 33.0 1.0 31.5 1.0 36.3 1.0 34.7 1.0 39.6 1.0 36 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 51 45 40 42 38 33 30 1.0 24.3 25.6 21.8 23.1 19.4 20.5 17.8 18.8 29.1 26.8 28.2 19.8 20.9 21.6 22.8 24.3 25.7 27.0 28.5 29.7 31.4 32.4 31.9 33.2 45.7 43.5 30.6 34.7 39.1 37.55 41.4 47.7 52.0 0.097 0.097 0.096 0.096 0.094 0.094 0.092 0.092 0.099 0.098 0.098 1.0 31 1.0 25 1.0 19 37.8 1.0 42.9 1.0 41.0 1.0 47.3 1.0 45.2 1.0 51.7 1.0 49.4 1.0 56.1 1.0 53.6 1.0 61.6 1.0 58.8 1.0 24 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 27 29 26 23 21 22 20 1.0 40.2 41.3 36.8 38.1 33.3 34.8 30.8 31.6 47.8 43.6 45.4 34.2 35.1 37.1 38.7 40.9 42.3 44.7 45.9 48.5 50.4 53.2 49.9 61.9 80.5 64.8 56.4 53.9 59.3 67.8 73.5 70.1 77.0 0.101 0.102 0.101 0.101 0.100 0.101 0.099 0.100 0.103 0.102 0.103 1.0 14 68.2 1.0 65.1 1.0 74.8 1.0 71.4 1.0 82.5 1.0 78.8 1.0 18 1.0 1.0 1.0 1.0 17 16 17 15 1.0 53.0 55.1 50.2 64.1 58.1 60.7 55.8 58.9 61.2 64.6 67.5 71.3 108 85.0 89.0 98.0 92.0 103 0.104 0.104 0.104 0.105 0.104 0.105 型号 Type 最大值 Max IT (mA) 最小值 Nin. 转折电压 Breakdown Voltage V(BR) (V) 测试电流 Test Current 反向峰值电压 Peak Reverse Voltage VWM (V) 最大反向 漏电流 Maximum Reverse Leakage 最大峰值 脉冲电流 Maximum Peak Pulse Current 最大钳位电压 Maximum Clamping Voltage 最大温度系数 Maximum Temperature Coefficient ID (μA) IPPM (A) VC (V) % / ℃ SIYU R 1.5KE6.8 ...... 1.5KE440A 大昌电子 DACHANG ELECTRONICS |
Similar Part No. - 1.5KE170 |
|
Similar Description - 1.5KE170 |