Part Name
         Description
VJ0402Y1R8BBQAC

 Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Commercial Applications ( 14 Page)


VISHAY
100% 
Zoom Out Zoom In
 
 4 page
background image
VJ Commercial Series
www.vishay.com
Vishay Vitramon
Revision: 14-Jul-11
4
Document Number: 45199
For technical questions, contact: mlcc@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
(1) See soldering recommendations within this data book, or visit www.vishay.com/doc?45034
•• Paper tape • Plastic tape
SELECTION CHART
DIELECTRIC
C0G (NP0)
STYLE
VJ0402
VJ0603
VJ0805
VJ1206 (1)
VJ1210 (1)
EIA CODE
0402
0603
0805
1206
1210
VOLTAGE (VDC)
25
50
100
50
100 200
50
100
200
500
50
100
200
500
630
50
100
200
500
630
VOLTAGE CODE
X
A
B
A
B
C
A
B
C
E
A
B
C
E
L
A
B
C
E
L
CAP. CODE
CAP.
1R0
1.0 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1R2
1.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1R5
1.5 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1R8
1.8 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
2R2
2.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
2R7
2.7 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
3R3
3.3 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
3R9
3.9 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
4R7
4.7 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5R6
5.6 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
6R8
6.8 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
8R2
8.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
100
10 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
120
12 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
150
15 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
180
18 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
220
22 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
270
27 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
330
33 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
390
39 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
470
47 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
560
56 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
680
68 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
820
82 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
101
100 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
121
120 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
151
150 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
181
180 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
221
220 pF
••
••
••
••
••
••
••
••••
••
•••••
271
270 pF
••
••
••
••
••
••••
••
•••••
331
330 pF
••
••
••
••
••
••••
••
•••••
391
390 pF
••
••
••
••
••
••••
••
•••••
471
470 pF
••
••
••
••••
••
•••••
561
560 pF
••
••
••
•••••
681
680 pF
••
••
••
•••••
821
820 pF
••
••
•••••
102
1.0 nF
••
••
•••••
122
1.2 nF
••
•••••
152
1.5 nF
••
•••••
182
1.8 nF
•••••
222
2.2 nF
272
2.7 nF
332
3.3 nF
392
3.9 nF
472
4.7 nF
562
5.6 nF
682
6.8 nF
822
8.2 nF
103
10 nF
123
12 nF
••
153
15 nF
••
183
18 nF
••
223
22 nF
273
27 nF
333
33 nF
393
39 nF
473
47 nF
563
56 nF



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Partner program   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2013    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl