Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SIL24-1A72-71Q_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # SIL24-1A72-71Q_DE
Description  (deutsch) SIL Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

SIL24-1A72-71Q_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  SIL24-1A72-71Q_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic SIL24-1A72-71Q_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SIL24-1A72-71Q
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
3324172371
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
*
1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen
Schock
*
von 10 - 2000 Hz
Vibration
2
/
)
Arbeitstemperatur
2
)"
Lagertemperatur
2
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
*
!
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Stange á 25 Stk.
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
03.12.08
THAUKE
THAUKE
4
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
22.09.11
CRUF
Freigegeben von:
Freigegeben von:
22.09.11
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - SIL24-1A72-71Q_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
SIL24-1A72-71QHR MEDER-SIL24-1A72-71QHR Datasheet
511Kb / 4P
   Single-In-Line
More results

Similar Description - SIL24-1A72-71Q_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
SIL05-1A31-71D_DE MEDER-SIL05-1A31-71D_DE Datasheet
193Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A31-71L_DE MEDER-SIL05-1A31-71L_DE Datasheet
101Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A72-71L_DE MEDER-SIL05-1A72-71L_DE Datasheet
146Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A72-71MHR_DE MEDER-SIL05-1A72-71MHR_DE Datasheet
147Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A85-76D3K_DE MEDER-SIL05-1A85-76D3K_DE Datasheet
101Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A85-76D4K_DE MEDER-SIL05-1A85-76D4K_DE Datasheet
101Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A85-77L4K_DE MEDER-SIL05-1A85-77L4K_DE Datasheet
101Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL12-1A31-71D_DE MEDER-SIL12-1A31-71D_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL12-1A31-71L_DE MEDER-SIL12-1A31-71L_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL12-1A31-71M_DE MEDER-SIL12-1A31-71M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL12-1A72-71LHR_DE MEDER-SIL12-1A72-71LHR_DE Datasheet
149Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com