Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MK23-85-D-2_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK23-85-D-2_DE
Description  (deutsch) MK Reed Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK23-85-D-2_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK23-85-D-2_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MK23-85-D-2
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
9231852025
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend"
Anzugserregung (Bezugswert)
KMS-01
Reedkontakt unbearbeitet
Test-Spule
phys. bedingte Toleranz +/- 1 AT
Anzugserregung (konf.)
KMS-21
Reedkontakt konfektioniert
Test-Spule
phys. bedingte Toleranz +/- 0,1mT
Anzug in milliTesla (konf.)
Kontaktdaten 85
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
85
Kontakt-Nr.
A
Kontakt-Form
Rhodium
Kontakt-Material
!"#
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
$
%
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Schaltstrom
&'('
100% Duty Cycle
Transportstrom
)
&'('
5ms after coil excitation for 50ms max.
Pulsed carry current
*
+,##
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
*
"-./
0##
Anfangswert
Kontaktwiderstand dynamisch
1*
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
$&'
%)
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung (20-30 AT)
/
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
/
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
"2
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
#
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
#
von 10 - 2000 Hz
Vibration
3'
)
Arbeitstemperatur
3'
)
Lagertemperatur
3'
4
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
24.04.09
AKELLER
AKELLER
03
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
07.06.10
RKAMP
RKAMP
Freigegeben von:
Freigegeben von:
27.04.09
Freigegeben am:
Freigegeben am:
07.06.10


Similar Part No. - MK23-85-D-2_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK23-85-D-2 MEDER-MK23-85-D-2 Datasheet
80Kb / 1P
   MK Reed Sensor
More results

Similar Description - MK23-85-D-2_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK07-1A66D-1200W_DE MEDER-MK07-1A66D-1200W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A75B-500W_DE MEDER-MK07-1A75B-500W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK09-1A81A_DE MEDER-MK09-1A81A_DE Datasheet
59Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-1A66B-1000W_DE MEDER-MK11-1A66B-1000W_DE Datasheet
69Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66B-2000W_DE MEDER-MK07-1A66B-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66C-2000W_DE MEDER-MK07-1A66C-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-B12-1A66B-500W_DE MEDER-MK11-B12-1A66B-500W_DE Datasheet
163Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-M5-KIT_DE MEDER-MK11-M5-KIT_DE Datasheet
366Kb / 2P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-500W_DE MEDER-MK03-1C90C-500W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-3000W_DE MEDER-MK03-1C90C-3000W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK04-1A66B-45W_DE MEDER-MK04-1A66B-45W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com