Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

3EZ1 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # 3EZ1
Description  Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

3EZ1 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  3EZ1_11 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 3EZ1_11 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
3EZ1 ... 3EZ200 (3 W)
3EZ1 ... 3EZ200 (3 W)
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
Silizium-Leistungs-Zener-Dioden (flächendiffundierte Dioden)
Version 2011-04-06
Dimensions - Maße [mm]
Maximum power dissipation
Maximale Verlustleistung
3 W
Nominal Z-voltage
Nominale Z-Spannung
1...200 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
DO-15
DO-204AC
Weight approx.
Gewicht ca.
0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammopack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
3EZ-series
Power dissipation – Verlustleistung
TA = 25°C
Ptot
3 W 1)
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms
TA = 25°C
PZSM
60 W
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 38 K/W 1)
Thermal resistance junction to lead
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht
RthL
< 15 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
23
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3
The 3EZ1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole.
Die 3EZ1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die mit weißem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 0.8±0.05
Ø 3±0.05


Similar Part No. - 3EZ1_11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
3EZ1 DIOTEC-3EZ1_14 Datasheet
84Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes
3EZ1 DIOTEC-3EZ1_15 Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes
More results

Similar Description - 3EZ1_11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ZPY1 DIOTEC-ZPY1_11 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
ZY1 DIOTEC-ZY1_11 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
ZY1 DIOTEC-ZY1_15 Datasheet
142Kb / 3P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
1N5345B DIOTEC-1N5345B_11 Datasheet
85Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
1N5345B DIOTEC-1N5345B_07 Datasheet
91Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1 Datasheet
120Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z1SMA1 DIOTEC-Z1SMA1 Datasheet
215Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z2SMB1 DIOTEC-Z2SMB1 Datasheet
120Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z3SMC1 DIOTEC-Z3SMC1 Datasheet
121Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SMZ1 DIOTEC-SMZ1_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com