Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MK11-1A71B-2000W_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK11-1A71B-2000W_DE
Description  (deutsch) MK Reed Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK11-1A71B-2000W_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK11-1A71B-2000W_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
9112661204
Artikel Nr.:
Artikel:
Europe: +49 / 7733 9487 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 539 0002 | Email: salesusa@meder.com
Asia:
+852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com
MK11-1A66B-2000W
MK11-1A71B-2000W
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
bei 20°C
Anzug
KMS-13+PK002+SA002
Prüfmittel
phys. bedingte Toleranz +/- 0,1mT
Anzug in milliTesla
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
A - Schließer
Kontakt - Form
!
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
"#$
DC or Peak AC
Betriebsspannung
DC or Peak AC
Betriebsstrom
Schaltstrom
%
&&
gemessen bei 40% Übererregung
Sensorwiderstand
Edelstahl X10 CR NiS189
Gehäusematerial
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
'$
(
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
'$
(
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
'$
(
Lagertemperatur
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Flachbandkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
)
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
07.12.06
ALICHTENSTEIN
BUELTZHOEFFER
02
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
10.10.07
BUELTZHOEFFER
DSTASTNY
Freigegeben von:
Freigegeben von:
26.09.07
Freigegeben am:
Freigegeben am:
10.10.07


Similar Part No. - MK11-1A71B-2000W_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK11-1A71B-2000W MEDER-MK11-1A71B-2000W Datasheet
70Kb / 1P
   MK Reed Sensors
More results

Similar Description - MK11-1A71B-2000W_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK07-1A66D-1200W_DE MEDER-MK07-1A66D-1200W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A75B-500W_DE MEDER-MK07-1A75B-500W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK09-1A81A_DE MEDER-MK09-1A81A_DE Datasheet
59Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-1A66B-1000W_DE MEDER-MK11-1A66B-1000W_DE Datasheet
69Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66B-2000W_DE MEDER-MK07-1A66B-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66C-2000W_DE MEDER-MK07-1A66C-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-B12-1A66B-500W_DE MEDER-MK11-B12-1A66B-500W_DE Datasheet
163Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-M5-KIT_DE MEDER-MK11-M5-KIT_DE Datasheet
366Kb / 2P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-500W_DE MEDER-MK03-1C90C-500W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-3000W_DE MEDER-MK03-1C90C-3000W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK04-1A66B-45W_DE MEDER-MK04-1A66B-45W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com