Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MK04-KIT_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # MK04-KIT_DE
Description  (deutsch) MK Reed Sensor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK04-KIT_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  MK04-KIT_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic MK04-KIT_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Artikel Nr.:
2240000000
Artikel:
MK04-KIT
| Email: salesasia@meder.com
| Email: salesusa@meder.com
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
+1 / 508 295 0771
+852 / 2955 1682
USA:
Asia:
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
bei 20°C
Anzug
KMS-14
Prüfmittel
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
A - Schließer
Kontakt - Form
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC oder Peak AC
Schaltspannung
DC oder Peak AC
Transportstrom
DC oder Peak AC
Schaltstrom
Gemessen mit 40% Übererregung
Sensorwiderstand
PBT glasfaserverstärkt
Gehäusematerial
weiß
Gehäusefarbe
Polyurethane
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen
Schock
von 10 - 2000 Hz
Vibration
!"
#
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
!"
#
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
!"
#
Lagertemperatur
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Flachbandkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
$
%
&'#
Scheibe ISO 7089
Anzugsdrehmoment
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
04/06/11
MAPODACA
01
Rev. No.:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
TLANE
Freigegeben von:
Freigegeben von:
05/03/11
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - MK04-KIT_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK04-KIT MEDER-MK04-KIT Datasheet
328Kb / 2P
   MK Reed Sensor
More results

Similar Description - MK04-KIT_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK07-1A66D-1200W_DE MEDER-MK07-1A66D-1200W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A75B-500W_DE MEDER-MK07-1A75B-500W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK09-1A81A_DE MEDER-MK09-1A81A_DE Datasheet
59Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-1A66B-1000W_DE MEDER-MK11-1A66B-1000W_DE Datasheet
69Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66B-2000W_DE MEDER-MK07-1A66B-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66C-2000W_DE MEDER-MK07-1A66C-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-B12-1A66B-500W_DE MEDER-MK11-B12-1A66B-500W_DE Datasheet
163Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-M5-KIT_DE MEDER-MK11-M5-KIT_DE Datasheet
366Kb / 2P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-500W_DE MEDER-MK03-1C90C-500W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-3000W_DE MEDER-MK03-1C90C-3000W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK04-1A66B-45W_DE MEDER-MK04-1A66B-45W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com