Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MK02-4-1A85C-500W_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK02-4-1A85C-500W_DE
Description  (deutsch) MK Reed Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK02-4-1A85C-500W_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK02-4-1A85C-500W_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MK02/4-1A85C-500W
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
2224853054
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
bei 20°C
Anzug
KMS-11
Prüfmittel
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
A - Schließer
Kontakt - Form
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC oder Peak AC
Schaltspannung
DC oder Peak AC
Transportstrom
DC oder Peak AC
Schaltstrom
Gemessen mit 40% Übererregung
Sensorwiderstand
PBT glasfaserverstärkt
Gehäusematerial
blau
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!
"
#
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
!
"
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
!
"
#
Lagertemperatur
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rundkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,25 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
Schaltwege verkürzen sich bei Montage auf Eisen
Montagehinweis 1
Keine magnetisch leitfähigen Schrauben verwenden
Montagehinweis 2
$
%#&'
Scheibe ISO 7089
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
21.02.11
WKOVACS
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
DKUECHLER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
21.02.11
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - MK02-4-1A85C-500W_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK02-4-1A85C-500W MEDER-MK02-4-1A85C-500W Datasheet
152Kb / 1P
   MK Reed Sensor
More results

Similar Description - MK02-4-1A85C-500W_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK07-1A66D-1200W_DE MEDER-MK07-1A66D-1200W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A75B-500W_DE MEDER-MK07-1A75B-500W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK09-1A81A_DE MEDER-MK09-1A81A_DE Datasheet
59Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-1A66B-1000W_DE MEDER-MK11-1A66B-1000W_DE Datasheet
69Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66B-2000W_DE MEDER-MK07-1A66B-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK07-1A66C-2000W_DE MEDER-MK07-1A66C-2000W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-B12-1A66B-500W_DE MEDER-MK11-B12-1A66B-500W_DE Datasheet
163Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK11-M5-KIT_DE MEDER-MK11-M5-KIT_DE Datasheet
366Kb / 2P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-500W_DE MEDER-MK03-1C90C-500W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK03-1C90C-3000W_DE MEDER-MK03-1C90C-3000W_DE Datasheet
72Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
MK04-1A66B-45W_DE MEDER-MK04-1A66B-45W_DE Datasheet
71Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com