Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

KSK-1A85-2025_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # KSK-1A85-2025_DE
Description  (deutsch) KSK Reed Switch
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

KSK-1A85-2025_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  KSK-1A85-2025_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
KSK-1A85-2025
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
2118502025
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend"
Anzugserregung (Bezugswert)
KMS-01
Reedkontakt unbearbeitet
Test-Spule
Kontaktdaten 85
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
85
Kontakt-Nr.
A
Kontakt-Form
Rhodium
Kontakt-Material
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Schaltstrom
!
"#$#
100% Duty Cycle
Transportstrom
%
"#$#
5ms after coil excitation for 50ms max.
Pulsed carry current
&
'()
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
&
*+!,-
Anfangswert
Kontaktwiderstand dynamisch
.&
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
"#
%
Durchbruchspannung (>20 AT)
,
!
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
,
!
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
/
!
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Kontaktabmessungen
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!'
Toleranz gemäß Zeichnung
Gesamtlänge
Toleranz gemäß Zeichnung
Glaslänge
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
from 10 - 2000 Hz
Vibration
0#
%
'
Arbeitstemperatur
0#
%
Lagertemperatur
0#
1
Wellenlöten max. 5 sec
Löttemperatur
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
04.06.03
SCHELLHORN
AKELLER
3
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
23.10.08
RKAMP
Freigegeben von:
Freigegeben von:
23.10.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - KSK-1A85-2025_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
KSK-1A85-2025 MEDER-KSK-1A85-2025 Datasheet
59Kb / 1P
   KSK-REED SWITCHES
More results

Similar Description - KSK-1A85-2025_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
KSK-1A35-2025_DE MEDER-KSK-1A35-2025_DE Datasheet
80Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1A46-2530_DE MEDER-KSK-1A46-2530_DE Datasheet
98Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1A53-3040_DE MEDER-KSK-1A53-3040_DE Datasheet
80Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1A66-3-1015_DE MEDER-KSK-1A66-3-1015_DE Datasheet
85Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1A66-2025_DE MEDER-KSK-1A66-2025_DE Datasheet
79Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1A69-140160_DE MEDER-KSK-1A69-140160_DE Datasheet
84Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1B87-BV4081_DE MEDER-KSK-1B87-BV4081_DE Datasheet
103Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1C90F-1015_DE MEDER-KSK-1C90F-1015_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1C90F-2530_DE MEDER-KSK-1C90F-2530_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1C90U-2034_DE MEDER-KSK-1C90U-2034_DE Datasheet
56Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
KSK-1A66-4045_DE MEDER-KSK-1A66-4045_DE Datasheet
79Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com