Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HM12-1B83-20-6_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # HM12-1B83-20-6_DE
Description  (deutsch) HM Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

HM12-1B83-20-6_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  HM12-1B83-20-6_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic HM12-1B83-20-6_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
HM12-1B83-20-6
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
8412583206
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
)
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
)
von 10 - 2000 Hz
Vibration
2
(
Arbeitstemperatur
2
(+
Lagertemperatur
2
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
)
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Palette a 10 Stk
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
03.06.08
EKWOK
SERVICES_EUROPE
03
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
06.11.09
KOLBRICH
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
04.06.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
06.11.09


Similar Part No. - HM12-1B83-20-6_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HM12-1B83-20-6 MEDER-HM12-1B83-20-6 Datasheet
88Kb / 2P
   HM Reed Relay
More results

Similar Description - HM12-1B83-20-6_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
HM12-1A69-06_DE MEDER-HM12-1A69-06_DE Datasheet
109Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM12-1A83-06-UL_DE MEDER-HM12-1A83-06-UL_DE Datasheet
147Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM12-1A83-150_DE MEDER-HM12-1A83-150_DE Datasheet
161Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM24-1A69-06_DE MEDER-HM24-1A69-06_DE Datasheet
197Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM24-1A69-150-UL_DE MEDER-HM24-1A69-150-UL_DE Datasheet
116Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM24-1A83-04_DE MEDER-HM24-1A83-04_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM24-1A83-06_DE MEDER-HM24-1A83-06_DE Datasheet
106Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM05-1A69-02_DE MEDER-HM05-1A69-02_DE Datasheet
110Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM05-1A69-06_DE MEDER-HM05-1A69-06_DE Datasheet
109Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM05-1A69-03_DE MEDER-HM05-1A69-03_DE Datasheet
109Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
HM05-1A69-08_DE MEDER-HM05-1A69-08_DE Datasheet
101Kb / 2P
   (deutsch) HM Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com