Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DIP12-1A72-11L_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # DIP12-1A72-11L_DE
Description  (deutsch) DIP Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

DIP12-1A72-11L_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  DIP12-1A72-11L_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic DIP12-1A72-11L_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DIP12-1A72-11L
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
3212172011
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Spulenstrom
=
Arbeitstemperatur + Eigenerwärmung
Wärmewiderstand
Induktivität
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 66/3
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!"
""# "$%&$"""'"(&$
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
)
DC or Peak AC
Schaltstrom
DC or Peak AC
Transportstrom
)
!*+!'"'
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
,
)
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
-
)
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung ( > 20 AT )
)
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1
Kontaktanzahl
A - Schließer
Kontakt - Form
-
)
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
,
)
40°C, 95% R.H.
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
.
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität Spule/Kontakt
schwarz
Gehäusefarbe
mineralisch gefülltes Epoxy
Gehäusematerial
FeNi-Legierung verzinnt
Anschlusspins
nein
Magnetische Abschirmung
ja
Reach / RoHS Konformität
UL File No. NRNT2.E156887
Zulassung
UL File No. NRNT8.E156887
Zulassung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
22.04.04
SCHELLHORN
SCHELLHORN
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
22.04.04
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
22.09.09
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - DIP12-1A72-11L_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIP12-1A72-11L MEDER-DIP12-1A72-11L Datasheet
112Kb / 2P
   DIP Reed Relay
DIP12-1A72-11L MEDER-DIP12-1A72-11L Datasheet
433Kb / 5P
   Molded DIP
More results

Similar Description - DIP12-1A72-11L_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIP05-1A72-13DHR_DE MEDER-DIP05-1A72-13DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1C90-51QHR_DE MEDER-DIP12-1C90-51QHR_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1A66-16L_DE MEDER-DIP24-1A66-16L_DE Datasheet
93Kb / 1P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1A72-11E_DE MEDER-DIP24-1A72-11E_DE Datasheet
93Kb / 1P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP05-1A75-13Q_DE MEDER-DIP05-1A75-13Q_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1C90-51DHR_DE MEDER-DIP12-1C90-51DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP15-1A72-13L_DE MEDER-DIP15-1A72-13L_DE Datasheet
113Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A31-16L_DE MEDER-DIP12-1A31-16L_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A72-11S_DE MEDER-DIP12-1A72-11S_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A72-12DHR_DE MEDER-DIP12-1A72-12DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1C90-51D_DE MEDER-DIP24-1C90-51D_DE Datasheet
109Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com