Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DIP05-1C96-51D_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # DIP05-1C96-51D_DE
Description  (deutsch) DIP Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

DIP05-1C96-51D_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  DIP05-1C96-51D_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic DIP05-1C96-51D_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DIP05-1C96-51D
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
3205196151
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
+
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
+
von 10 - 2000 Hz
Vibration
0
1
Arbeitstemperatur
0
1
Lagertemperatur
0
.
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
+
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Stange a 25 Stk
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
27.04.04
SCHELLHORN
SCHELLHORN
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
27.04.04
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
26.08.09
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - DIP05-1C96-51D_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIP05-1C96-51D MEDER-DIP05-1C96-51D Datasheet
114Kb / 2P
   DIP Reed Relay
More results

Similar Description - DIP05-1C96-51D_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIP05-1A72-13DHR_DE MEDER-DIP05-1A72-13DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1C90-51QHR_DE MEDER-DIP12-1C90-51QHR_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1A66-16L_DE MEDER-DIP24-1A66-16L_DE Datasheet
93Kb / 1P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1A72-11E_DE MEDER-DIP24-1A72-11E_DE Datasheet
93Kb / 1P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP05-1A75-13Q_DE MEDER-DIP05-1A75-13Q_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1C90-51DHR_DE MEDER-DIP12-1C90-51DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP15-1A72-13L_DE MEDER-DIP15-1A72-13L_DE Datasheet
113Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A31-16L_DE MEDER-DIP12-1A31-16L_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A72-11S_DE MEDER-DIP12-1A72-11S_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP12-1A72-12DHR_DE MEDER-DIP12-1A72-12DHR_DE Datasheet
114Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
DIP24-1C90-51D_DE MEDER-DIP24-1C90-51D_DE Datasheet
109Kb / 2P
   (deutsch) DIP Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com