Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DIL24-2A31-21L_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # DIL24-2A31-21L_DE
Description  (deutsch) DIL Reed Relay
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

DIL24-2A31-21L_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  DIL24-2A31-21L_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1324231021
Artikel Nr.:
Artikel:
Europe:
USA:
Asia:
DIL24-2A31-21L
+49 / 7731 8399 0
+1 / 508 295 0771
+852 / 2955 1682
| Email: info@meder.com
| Email: salesusa@meder.com
| Email: salesasia@meder.co
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 31
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
A
Kontakt-Form
Hg
lageunabhängig
Kontakt-Material
prellfreies Schalten
Schalteignung
bis 500 V max.50 W, bei 1000 V max.5 W
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Schaltstrom
DC or Peak AC
Transportstrom
!"""#$#
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
%&'(")*""#$#
Anfangswert
Kontaktwiderstand dynamisch
+
RH < 45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
)
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit, prellfrei
)
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
&,
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
+
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
-
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
PBT glasfaserverstärkt
Gehäusematerial
Polyurethan
Verguss-Masse
2
Kontaktanzahl
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
.
/
Arbeitstemperatur
.
/
Lagertemperatur
.
Wellenlöten max. 5 sec
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
26.06.06
WKOVACS
WKOVACS
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
26.06.06
RRIPPL
RUDI RIPPL
Freigegeben von:
Freigegeben von:
Freigegeben am:
Freigegeben am:
17.07.08


Similar Part No. - DIL24-2A31-21L_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIL24-2A31-21L MEDER-DIL24-2A31-21L Datasheet
89Kb / 1P
   DIL Reed Relays
More results

Similar Description - DIL24-2A31-21L_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIL05-1A66-11F_DE MEDER-DIL05-1A66-11F_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A75-15D_DE MEDER-DIL05-1A75-15D_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-2A66-21R_DE MEDER-DIL05-2A66-21R_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL24-2C90-62D_DE MEDER-DIL24-2C90-62D_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A66-10L_DE MEDER-DIL05-1A66-10L_DE Datasheet
135Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A66-11D_DE MEDER-DIL05-1A66-11D_DE Datasheet
134Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-2A75-21QHR_DE MEDER-DIL05-2A75-21QHR_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-3A66-30L_DE MEDER-DIL05-3A66-30L_DE Datasheet
118Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL12-1A66-15D_DE MEDER-DIL12-1A66-15D_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL-CL-1A81-4-4-18M_DE MEDER-DIL-CL-1A81-4-4-18M_DE Datasheet
150Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A66-10C_DE MEDER-DIL05-1A66-10C_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com