Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

D1121SH Datasheet(PDF) 6 Page - eupec GmbH

Part # D1121SH
Description  Fast Hard Drive Diod e
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EUPEC [eupec GmbH]
Direct Link  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

D1121SH Datasheet(HTML) 6 Page - eupec GmbH

  D1121SH Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH D1121SH Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH D1121SH Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH D1121SH Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH D1121SH Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH D1121SH Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Nutzungsbedingungen
Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die
Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der
bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.
In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung
übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen
Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.
Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere
eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen
Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.
Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu
den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in
Verbindung.
Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder
lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend
empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig
machen.
Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.
Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.
Terms & Conditions of usage
The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments
will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect
to such application.
This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted
exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its
characteristics.
Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific
application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For
those that are specifically interested we may provide application notes.
Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please
contact the sales office, which is responsible for you.
Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.
Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.
If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.
Changes of this product data sheet are reserved.


Similar Part No. - D1121SH

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MicroPower Direct, LLC
D112 MPD-D112 Datasheet
200Kb / 2P
   Single & Dual Output Miniature, 1W SIP DC/DC Converters
logo
NXP Semiconductors
D112575 NXP-D112575 Datasheet
690Kb / 8P
   RF Power LDMOS Transistor
logo
Tyco Electronics
D11298-000 MACOM-D11298-000 Datasheet
610Kb / 11P
   20mm Series Metal Oxide Varistors
logo
MicroPower Direct, LLC
D112D MPD-D112D Datasheet
141Kb / 2P
   Miniature, 1W SIP Dual Isolated Output DC/DC Con vert ers
D112E MPD-D112E Datasheet
183Kb / 2P
   Low Cost, 1W SIP Single & Dual Output DC/DC Converters
More results

Similar Description - D1121SH

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
eupec GmbH
D911SH EUPEC-D911SH Datasheet
270Kb / 10P
   Fast Hard Drive Diod e
D1131SH EUPEC-D1131SH Datasheet
218Kb / 10P
   Fast Hard Drive Diod e
D1031SH EUPEC-D1031SH Datasheet
253Kb / 10P
   Fast Hard Drive Diod e
D931SH EUPEC-D931SH Datasheet
304Kb / 10P
   Fast Hard Drive Diode
D1961SH EUPEC-D1961SH Datasheet
270Kb / 10P
   Fast Hard Drive Diode
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SDA1511DN LEIDITECH-SDA1511DN Datasheet
1Mb / 4P
   UNI-DIRECTIONAL TVS DIOD E
SDA1501DN LEIDITECH-SDA1501DN Datasheet
1Mb / 4P
   UNI-DIRECTIONAL TVS DIOD E
logo
eupec GmbH
D1331SH EUPEC-D1331SH Datasheet
219Kb / 10P
   Schnelle beschaltungslose Diode Fast Hard Drive Diode
logo
IBM
09N4268 IBM-09N4268 Datasheet
2Mb / 54P
   ThinkPad Hard Disk Drive
logo
A-Data Technology
NH03 A-DATA-NH03 Datasheet
501Kb / 1P
   NH03 External Hard Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com