Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF100R12MT4 Datasheet(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF100R12MT4
Description  EconoDUAL?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF100R12MT4 Datasheet(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  FF100R12MT4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF100R12MT4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
Technische Information / technical information
FF100R12MT4
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Wechselrichter / diode-inverter
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
<
9 ;
G
*
=
*
8?@ 0 "QH
(667
(
+
*
9
+H
:
1m
5
<
9
;
G
=
:
T 0
1m67
5
I
G
*
1n
(6 0
(R T 0
R 8?@ 0
"QH
(6 0
(R T 0
R 8?@ 0 " QH
1n
5n
5n
Charakteristische Werte / characteristic values
B
+
9
*
:
*
1m 0
5R (U. 0
(
1m 0
5R (U. 0
(
1m 0
5R (U. 0
(
(m
RS
RN"
RN"
R
(
(
(
8?@ 0 "QH
8?@ 0
"QH
8?@ 0 " QH
] =
G
=
1m 0
5R
m,
0 !
5,Y %8?@0 " QH'
(6 0 N
(
(U. 0
" (
167
"
5
5
5
8?@ 0 "QH
8?@ 0
"QH
8?@ 0 " QH
;
G_*
*
*
9 *
1m 0
5R
m,
0 !
5,Y %8?@0 " QH'
(6 0 N
(
(U. 0
" (
X^
R
NR"
R"
YH
YH
YH
8?@ 0 "QH
8?@ 0
"QH
8?@ 0 " QH
5
9
*
<
*
1m 0
5R
m,
0 !
5,Y %8?@0 " QH'
(6 0 N
(
(U. 0
" (
&^\o
!R
SR
R
c
c
c
8?@ 0 "QH
8?@ 0
"QH
8?@ 0 " QH
1
P)
:
9
R g
+
,
FWh-
R"
,P
i
*
* P)
:
9
R
9
=
+
,
jTEDF\ 0
P,% f ' ,
jk^\ED\ 0
P,% f '
FW-l
R
"
,P
NTC-Widerstand / NTC-thermistor
Charakteristische Werte / characteristic values
B
C
:
8- 0 "QH
pq
"R
=[
5 :
9
*
rss
rss
8- 0
QHR
rss 0 !
[
t ,
"
"
u
(
*
:
8- 0 "QH
<pq
R
P
K P
K
p 0
pq B vKpqwqs% ,8p
,%
R "
''x
Kpqwqs
S"
K P
K
p 0
pq B vKpqwys% ,8p
,%
R "
''x
Kpqwys
!
K P
K
p 0
pq B vKpqwrss% ,8p
,%
R "
''x
Kpqwrss
!
Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.


Similar Part No. - FF100R12MT4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF100R12KS4 INFINEON-FF100R12KS4 Datasheet
1Mb / 9P
   62mm C-Series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching
2009-08-14 revision:3.4
FF100R12KS4 INFINEON-FF100R12KS4 Datasheet
634Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 for hochfrequentes Schalten
2013-10-02 revision:3.4
FF100R12KS4 INFINEON-FF100R12KS4_13 Datasheet
634Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 for hochfrequentes Schalten
2013-10-02 revision:3.4
FF100R12RT4 INFINEON-FF100R12RT4 Datasheet
466Kb / 9P
   34mm Module with fast Trench/Feldstopp IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode
2010-08-25 revision:2.1
FF100R12RT4 INFINEON-FF100R12RT4 Datasheet
593Kb / 9P
   34mm Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2013-11-05 revision:2.1
More results

Similar Description - FF100R12MT4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF600R17ME4 INFINEON-FF600R17ME4 Datasheet
543Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
V3.0 2016-11-08
FF450R12IE4 INFINEON-FF450R12IE4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-14 revision:2.4
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-13 revision:2.4
FF600R12IE4 INFINEON-FF600R12IE4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-14 revision:2.4
FF1400R12IP4 INFINEON-FF1400R12IP4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-13 revision:2.4
FF600R07ME4 INFINEON-FF600R07ME4 Datasheet
490Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
V3.0 2019-08-27
FF450R07ME4 INFINEON-FF450R07ME4 Datasheet
485Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
V3.0 2019-08-27
FF600R12ME4C_B11 INFINEON-FF600R12ME4C_B11 Datasheet
690Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.0
FF150R12MT4 INFINEON-FF150R12MT4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-13 revision:2.3
FF600R17ME4_B11 INFINEON-FF600R17ME4_B11 Datasheet
624Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / NTC
V3.0 2016-11-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com