Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MN-GK96-12GN5 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # MN-GK96-12GN5
Description  PVC, 105째C and 90째C
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

MN-GK96-12GN5 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  MN-GK96-12GN5 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. MN-GK96-12GN5 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
www.shield.net
CABLES - CAVI
PVC, 105°C and 90°C
Description. Conductor insulation: special PVC. Outer sheath: special PVC.
Application. Suitable for connections in industrial automation where for long periods a heat and
cold resistant and soft cable is required. Moderate resistance to common oils. Flame resistance
grade: self-extinguishing. The cables with class 6 conductors have a good behaviour in mobile
laying. Limited resistance to abrasion.
Max working voltage: 300 V. Test voltage: 1500V up to 0,25 mm2, 2000 V over.
Note to table:
(a) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + yellow/green earth.
(b) colours: A = brown, blue, black, white, grey; yellow/green earth if present.
C = according to IEC 60304 (former DIN 47100), see section “General Information”.
N = black with white numbers; yellow/green earth if present.
(c) DIN / VDE cable construction classification.
PVC, 105°C e 90°C
Descrizione. Isolante conduttori: PVC speciale. Guaina esterna: PVC speciale.
Impiego. Adatto per collegamenti in automazione industriale dove è richiesto un cavo morbido,
resistente al calore e al freddo per lunghi periodi. Moderata resistenza agli oli comuni. Grado
di resistenza alla fiamma: autoestinguente. I cavi con rame classe 6 sono anche progettati per
l’uso in posa mobile. Limitata resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: 300 V. Tensione di prova: 1500 V fino a 0,25 mm2, 2000 V
oltre.
Note alla tabella:
(a) esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b) colori: A = marrone, blu, nero, bianco, grigio; terra giallo/verde se presente.
C = secondo IEC 60304 (ex DIN 47100), vedere sezione “Informazioni Generali”.
N = nero con numeri bianchi; terra giallo/verde se presente.
(c) classificazione DIN / VDE della costruzione del cavo.
MN-FK
MN-GE
MN-GK
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
MN-FKG
3x0,25
MN-FKG2-03XC5
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
4x0,25
MN-FKG2-04XC5
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
10x0,25
MN-FKG2-10XC5
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
18x0,25
MN-FKG2-18XC5
216
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
25x0,25
MN-FKG2-25XC5
220
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
3x0,34
MN-FKG3-03XC5
305
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
4x0,34
MN-FKG3-04XC5
306
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
12x0,34
MN-FKG3-12XC5
323
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
18x0,34
MN-FKG3-18XC5
329
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
25x0,34
MN-FKG3-25XC5
330
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
3x0,50
MN-FKG4-03XC5
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
4x0,50
MN-FKG4-04XC5
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
12x0,50
MN-FKG4-12XC5
41C
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
18x0,50
MN-FKG4-18XC5
42C
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
25x0,50
MN-FKG4-25XC5
43C
LiYYW
gy 7001
C
5
-25...+105
MN-GE9
2x0,14
MN-GE91-02XA5
107
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
3x0,14
MN-GE91-03XA5
108
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
4x0,14
MN-GE91-04XA5
104
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
2x0,25
MN-GE92-02XA5
209
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
3x0,25
MN-GE92-03XA5
205
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
4x0,25
MN-GE92-04XA5
206
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
5x0,25
MN-GE92-05XA5
201
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
6x0,25
MN-GE92-06XC5
LifYY
bk 9005
C
6
-25...+ 90
-15...+ 90
7x0,25
MN-GE92-07XC5
LifYY
bk 9005
C
6
-25...+ 90
-15...+ 90
8x0,25
MN-GE92-08XC5
LifYY
bk 9005
C
6
-25...+ 90
-15...+ 90
2x0,34
MN-GE93-02XA5
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
3x0,34
MN-GE93-03XA5
301
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
4x0,34
MN-GE93-04XA5
302
LifYY
bk 9005
A
6
-25...+ 90
-15...+ 90
MN-GK9
2x0,50
MN-GK94-02XA5
412
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
(2+1)x0,50
MN-GK94-03GA5
414
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
3x0,50
MN-GK94-03XA5
411
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
(3+1)x0,50
MN-GK94-04GA5
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
4x0,50
MN-GK94-04XA5
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
(4+1)x0,50
MN-GK94-05GA5
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
2x0,75
MN-GK95-02XA5
504
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
(2+1)x0,75
MN-GK95-03GA5
510
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
3x0,75
MN-GK95-03XA5
550
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
(3+1)x0,75
MN-GK95-04GA5
511
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
4x0,75
MN-GK95-04XA5
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
(4+1)x0,75
MN-GK95-05GA5
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
5x0,75
MN-GK95-05XA5
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
6x0,75
MN-GK95-06XC5
LiYY
bk 9005
C
5
-25...+ 90
(6+1)x0,75
MN-GK95-07GN5
LiYY
bk 9005
N
5
-25...+ 90
7x0,75
MN-GK95-07XC5
LiYY
bk 9005
C
5
-25...+ 90
8x0,75
MN-GK95-08XC5
LiYY
bk 9005
C
5
-25...+ 90
(9+1)x0,75
MN-GK95-10GN5
LiYY
bk 9005
N
5
-25...+ 90
10x0,75
MN-GK95-10XC5
LiYY
bk 9005
C
5
-25...+ 90
(11+1)x0,75
MN-GK95-12GN5
LiYY
bk 9005
N
5
-25...+ 90
12x0,75
MN-GK95-12XC5
LiYY
bk 9005
C
5
-25...+ 90
33 MN-F 1
20080908_1.pdf 54
08/09/2008 17.55.52


Similar Part No. - MN-GK96-12GN5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pericom Semiconductor C...
MN-2.5V PERICOM-MN-2.5V Datasheet
736Kb / 4P
   2.5V CMOS SSXO
MN-3.3V PERICOM-MN-3.3V Datasheet
671Kb / 4P
   3.3V CMOS SSXO
logo
SHIELD s.r.l.
MN-AE SHIELD-MN-AE Datasheet
96Kb / 2P
   PVC, 90C and 70째C, CEI 20-22 II
MN-AE7 SHIELD-MN-AE7 Datasheet
96Kb / 2P
   PVC, 90C and 70째C, CEI 20-22 II
MN-AE71-02XA5 SHIELD-MN-AE71-02XA5 Datasheet
96Kb / 2P
   PVC, 90C and 70째C, CEI 20-22 II
More results

Similar Description - MN-GK96-12GN5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Jianghai Europe GmbH
CD804ZM JIANGHAI-CD804ZM Datasheet
644Kb / 8P
   4000h at 105째C
logo
Dubilier
CEKJ DUBILIER-CEKJ Datasheet
240Kb / 2P
   ELECTROLYTIC MINIATURE - 105째C
logo
NTE Electronics
VHT10M25 NTE-VHT10M25 Datasheet
17Kb / 2P
   105째C ALUMINUM ELECTROLYTIC
logo
Illinois Capacitor, Inc...
102MPW630K ILLINOISCAPACITOR-102MPW630K Datasheet
380Kb / 3P
   105째C Metallized Polypropylene Axial Leaded Wrap and Fill Capacitors
105MPL100K ILLINOISCAPACITOR-105MPL100K Datasheet
385Kb / 2P
   105째C Metallized Polypropylene Capacitors
logo
Jianghai Europe GmbH
CD892ZL JIANGHAI-CD892ZL Datasheet
666Kb / 8P
   5 000h at 105째C
logo
Seiko Instruments Inc
S24C128C SII-S24C128C Datasheet
502Kb / 35P
   FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION
S24C32C SII-S24C32C Datasheet
503Kb / 35P
   FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION
logo
General Cable Technolog...
C4100A GENERAL-C4100A Datasheet
59Kb / 1P
   2C 22 (7/30)TC PVC, PVC COMMUNICATION AND CONTROL CABLE
logo
Dubilier
DVJL DUBILIER-DVJL Datasheet
262Kb / 2P
   SMD - 105째C LOW IMPEDANCE
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com