Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HDLF00309 Datasheet(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l.

Part # HDLF00309
Description  7/8 with cable, straight
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

HDLF00309 Datasheet(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l.

  HDLF00309 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. HDLF00309 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. HDLF00309 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. HDLF00309 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
version 091028
CONNECTORS | CONNETTORI
HDL
www.shield.net
45-33
B
cable code
codice cavo
(b1)
max
current
corrente
max
A @ 40°C
(b2)
voltage
drop
caduta
di tensione
V @ 1A x 1m
(b2)
wires x size
fili x sezione
n x mm2
(b3)
cable
material
materiale
cavo
reference
riferimento
sheath
colour
colore
guaina
RAL
wire
colour
colore
fili
(a2) (b4)
cable
class
classe
cavo
cable
temperature
temperatura
cavo
°C
cable
data sheet
scheda
cavo
691
10,4
0,05
(2 x 1,0)s
pur halogenfree
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
6
-40...+ 80
MD-TE
660
10,4
0,05
(2 x 1,0)s
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MP-TK
759
12,0
0,03
(2 x 1,5)s
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MP-TK
692
10,4
0,05
[(2+1) x 1,0]s
pur halogenfree
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
6
-40...+ 80
MD-TE
661
10,4
0,05
[(2+1) x 1,0]s
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MP-TK
694
10,4
0,05
[(3+1) x 1,0]s
pur halogenfree
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
6
-40...+ 80
MD-TE
663
10,4
0,05
[(3+1) x 1,0]s
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MP-TK
696
10,4
0,05
[(4+1) x 1,0]s
pur halogenfree
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
6
-40...+ 80
MD-TE
665
10,4
0,05
[(4+1) x 1,0]s
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MP-TK
599
8,7
0,06
[(5+1) x 0,75]s
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MP-TK
377
4,0
0,13
(14 x 0,34)s
pur halogenfree
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
C
6
-40...+ 80
MD-TE
3P6
4,0
0,13
(14 x 0,34)s
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
C
5
-25...+ 80
MP-TK
(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue);
altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi).
(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information);
le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche).
(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding.
esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.
(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires.
colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati.
C
length code
codice lunghezza
(c1)
1000
1500
2000
3000
5000
8000
MT10
MT15
MT20
cable length
lunghezza cavo
m
1
1,5
2
3
5
8
10
15
20
(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well;
possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
D
variant code
codice variante
empty space or 000
spazio vuoto o 000
005
other characteristics on request
altre caratteristiche a richiesta
no variant
nessuna variante
stainless steel hexagonal nut
ghiera esagonale acciaio inox
E
second side
secondo lato
(e1)
empty space
spazio vuoto
HDLF
HDLH
HDLM
HDLR
description
descrizione
only stripped cable
solo cavo sguainato
female contact,
7/8” female thread
contatto femmina,
filetto femmina 7/8”
female contact,
7/8” male thread
contatto femmina,
filetto maschio 7/8”
male contact,
7/8” male thread
contatto maschio,
filetto maschio 7/8”
male contact,
7/8” female thread
contatto maschio,
filetto femmina 7/8”
photo
foto
wires connection
collegamento fili
--
standard connection pin to pin, other connections on request;
collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta.
(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets;
per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.


Similar Part No. - HDLF00309

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
M-System Co.,Ltd.
HDL MSYSTEM-HDL Datasheet
97Kb / 2P
   Space-saving Plug-in Signal Conditioners H-UNIT
HDL-24-R MSYSTEM-HDL-24-R Datasheet
97Kb / 2P
   Space-saving Plug-in Signal Conditioners H-UNIT
HDL-24-R/Q MSYSTEM-HDL-24-R/Q Datasheet
97Kb / 2P
   Space-saving Plug-in Signal Conditioners H-UNIT
logo
Analog Devices
HDL-3805 AD-HDL-3805_15 Datasheet
1Mb / 6P
   HYBRID VIDEO DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
HDL-3806 AD-HDL-3806_15 Datasheet
1Mb / 6P
   HYBRID VIDEO DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
More results

Similar Description - HDLF00309

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
HDMF00201 SHIELD-HDMF00201 Datasheet
293Kb / 2P
   7/8 with cable, angled
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-6716-9510-015 WAGO-787-6716-9510-015 Datasheet
153Kb / 3P
   Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight;
787-6716-9310-050 WAGO-787-6716-9310-050 Datasheet
153Kb / 3P
   Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Socket, straight;
787-6716-9310-100 WAGO-787-6716-9310-100 Datasheet
163Kb / 3P
   Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Socket, straight;
787-6716-9310-030 WAGO-787-6716-9310-030 Datasheet
152Kb / 3P
   Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Socket, straight;
787-6716-9510-030 WAGO-787-6716-9510-030 Datasheet
154Kb / 3P
   Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight
787-6716-9510-050 WAGO-787-6716-9510-050 Datasheet
154Kb / 3P
   Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight
logo
TE Connectivity Ltd
C-2081972 TEC-C-2081972 Datasheet
312Kb / 2P
   4.3-10 STRAIGHT PLUG, SCREW FOR 7/8 CABLE CLAMP TYPE
logo
Rosenberger Hochfrequen...
60K1C7-CX5N1 ROSENBERGER-60K1C7-CX5N1 Datasheet
137Kb / 2P
   STRAIGHT JACK (7/8?쇺?R)
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-6716-9500-000 WAGO-787-6716-9500-000 Datasheet
232Kb / 3P
   Pluggable connector, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com