Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SK332N706100 Datasheet(PDF) 2 Page - SHIELD s.r.l.

Part # SK332N706100
Description  SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SK332N706100 Datasheet(HTML) 2 Page - SHIELD s.r.l.

  SK332N706100 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SK332N706100 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SK332N706100 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SK332N706100 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
version 091028
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
SK33
– SK34
www.shield.net
43-39
B
cable code
codice cavo
(b1)
socket
quantity
quantità
prese
max
current
corrente
max
A @ 40°C
voltage
drop
caduta
di tensione
V @ 1A x 1m
(b2)
wires x size
fili x sezione
n x mm2
(b3)
cable
material
materiale
cavo
reference
riferimento
sheath
colour
colore
guaina
RAL
wires
colour
colore
fili
(b6)
cable
class
classe
cavo
cable
temperature
temperatura
cavo
°C
cable
data sheet
scheda
cavo
242
6
3,0
0,18
8 x 0,25
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MF-HE
223
6
3,0
0,18
8 x 0,25
pvc
LiYY
gy 7035
C
5
-25...+ 80
MN-AE
247
9
3,0
0,18
12 x 0,25
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
5
-25...+ 80
MF-TK
227
9
3,0
0,18
12 x 0,25
pvc
LiYY
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
3F6
12
3,0
0,13
14 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
5
-25...+ 80
MF-TK
328
12
3,0
0,18
14 x 0,34
pvc
LiYY
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
3F8
15
3,0
0,13
18 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
5
-25...+ 80
MF-TK
318
15
3,0
0,18
18 x 0,34
pvc
LiYY
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue);
altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi).
(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information);
le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali).
(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground.
esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H;
colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H.
C
length code
codice lunghezza
(c1)
3000
5000
MT10
MT15
MT20
cable length
lunghezza cavo
m
3
5
10
15
20
(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces;
possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
D
variant code
codice variante
empty space or 000
spazio vuoto o 000
005
on request
a richiesta
no variant
nessuna variante
stainless steel ring
ghiera acciaio inox
E
second side
secondo lato
empty space
spazio vuoto
HEJM
HEJR
HDLM
HDLR
description
descrizione
only stripped cable
solo cavo sguainato
male contacts,
M23 male thread
contatti maschio,
filetto M23 maschio
male contacts,
M23 female thread
contatti maschio,
filetto M23 femmina
14p male contacts,
7/8” male thread
contatto maschio 14p,
filetto maschio 7/8”
14p male contacts,
7/8” female thread
contatto maschio 14p,
filetto femmina 7/8”
photo
foto
H
6 sockets | prese
9 sockets | prese
12 sockets | prese
15 sockets | prese
socket terminal
terminale presa
8-wire
control
controllo
a 8 fili
M23-12p
terminal
terminale
M23-12p
7/8”-14p
terminal
terminale
7/8”-14p
11-wire
control
controllo
a 11 fili
M23-12p
terminal
terminale
M23-12p
7/8”-14p
terminal
terminale
7/8”-14p
14-wire
control
controllo
a 14 fili
M23-19p
terminal
terminale
M23-19p
7/8”-14p
terminal
terminale
7/8”-14p
17-wire
control
controllo
a 17 fili
M23-19p
terminal
terminale
M23-19p
supply
alimentazione
1 (V+)
bn
11
4
bn
11
4
bn
19
4
bn
19
3 (V-)
bu
9 + 10
6
bu
10
6
bu
6
6
bu
6
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
signal
segnale
4-1
wh
1
1
wh
1
1
wh
15
1
wh
15
4-2
gn
2
2
gn
2
2
gn
5
2
gn
5
4-11
pk
5
7
pk
5
7
pk
17
7
pk
17
4-3
ye
3
3
ye
3
3
ye
16
3
ye
16
4-4
gy
4
5
gy
4
5
gy
3
5
gy
3
4-12
rd
6
8
rd
6
8
rd
2
8
rd
2
4-5
bk
7
9
bk
11
9
bk
11
4-6
vt
8
10
vt
1
10
vt
1
4-13
gy/pk
9
11
gy/pk
7
11
gy/pk
7
4-7
rd/bu
4
12
rd/bu
4
4-8
wh/gn
8
13
wh/gn
8
4-14
bn/gn
14
14
bn/gn
14
4-9
wh/ye
9
4-10
ye/bn
13
4-15
wh/gy
10
(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
M23-12p
M23-19p
7/8”-14p
male connector face view
vista frontale connettore maschio


Similar Part No. - SK332N706100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
SK332M010ST CDE-SK332M010ST Datasheet
434Kb / 6P
   85 ?C Radial Leaded Aluminum Electorlytic Capacitors
SK332M010ST CDE-SK332M010ST Datasheet
551Kb / 8P
   2000 Hour Long Life, General Purpose Aluminum Electrolytic
SK332M016ST CDE-SK332M016ST Datasheet
434Kb / 6P
   85 ?C Radial Leaded Aluminum Electorlytic Capacitors
SK332M016ST CDE-SK332M016ST Datasheet
551Kb / 8P
   2000 Hour Long Life, General Purpose Aluminum Electrolytic
SK332M025ST CDE-SK332M025ST Datasheet
434Kb / 6P
   85 ?C Radial Leaded Aluminum Electorlytic Capacitors
More results

Similar Description - SK332N706100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD202N700100 SHIELD-SD202N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD301N700100 SHIELD-SD301N700100 Datasheet
529Kb / 4P
   SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD102N700130 SHIELD-SD102N700130 Datasheet
380Kb / 4P
   SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SD401N700100 SHIELD-SD401N700100 Datasheet
512Kb / 4P
   SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
757-443-000-010 WAGO-757-443-000-010 Datasheet
183Kb / 5P
   M8 sensor/actuator box; 4-way; 3-pole; 10m connecting cable
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com