Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CC1103V00 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # CC1103V00
Description  For electrovalves, style A, 3pG, female, with cable
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

CC1103V00 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  CC1103V00 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. CC1103V00 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
CC
45-4
www.shield.net
For electrovalves, style A, 3p+G, female, with cable
Per elettrovalvole, stile A, 3p+T, femmina, con cavo
EN175301-803 style A square connector,
(former DIN 43650-A), ISO 4400;
built-in gasket;
wide cable choice; single head or extension cable;
application with electrovalves, etc.
Used also as 2-pole in substitution of CA series,
when it is required to avoid the polarity inversion.
connettore quadrato EN175301-803 stile A,
(ex DIN 43650-A), ISO 4400;
guarnizione integrata;
vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;
applicazione con elettrovalvole, ecc.
Usato anche come 2 poli al posto della serie CA,
quando occorre evitare l’inversione di polarità.
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
D
(E)
(F)
CC1x xxxxx
xxx xxxx x xx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
TPR (thermoplastic rubber) housing
protection degree IEC 60529: IP65 (A3)
head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components)
housing oil resistance: occasional contact
housing hardness: 73 shore A
Rivestimento in TPR (gomma termoplastica)
grado protezione IEC 60529: IP65 (A3)
temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale
durezza rivestimento: 73 shore A
PUR (polyurethane) housing
protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur
head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components)
housing oil resistance: very good
housing hardness: 90 shore A
Rivestimento in PUR (poliuretano)
grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur
temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: ottima
durezza rivestimento: 90 shore A
Other characteristics
M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E)
Altre caratteristiche
materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E)
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
length
lungh
(a1)
D
key
chiave
(a1)
circuit
schema
schema
circuito
(a2)
description
descrizione
voltage
tensione
Vdc
voltage
tensione
Vac
max
current
corrente
max
A
clamping
voltage
tensione
intervento
V
housing
material
materiale
rivestimento
housing
colour
colore
rivestimento
tipo contatto
contact type
CC11 03V00
513
3000
0
without electronic
senza elettronica
1..250
1..250
10
--
TPR
black
nero
anti-vibration
antivibrazione
CC12 03A00
513
3000
0
1..250
1..250
10
--
TPR
grey
grigio
fork
forcella
CC11 03A00
513
3000
0
1..250
1..250
10
--
TPR
black
nero
CC14 03A00
513
3000
0
1..250
1..250
10
--
PUR
CC11 20R3M
514
3000
0
2 Leds
for switch over contacts,
switching on 3 and 2;
2 Led
per contatti di scambio,
commutazione tra 3 e 2
(a7)
10..50
--
10
--
TPR
black
nero
CC11 20R8M
514
3000
0
10..50
--
10
--
CC13 20R3M
514
3000
0
10..50
--
10
--
PUR
transparent
trasparente
CC13 20R8M
514
3000
0
10..50
--
10
--
CC11 40M3M
513
3000
0
2 Leds
+ 2 diodes
for double solenoid;
2 Led
+ 2 diodi
per doppio solenoide
(a7)
10..50
--
10
V+1
TPR
black
nero
CC11 40M8M
513
3000
0
70..250
--
10
V+1
CC13 40M3M
513
3000
0
10..50
--
10
V+1
PUR
transparent
trasparente
CC13 40M8M
513
3000
0
70..250
--
10
V+1
(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black;
circuits with 2p listed on CA series data sheet can be used with CC series, when it is required to avoid the polarity inversion;
abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero;
i circuiti con 2p elencati sulla scheda della serie CA possono essere usati con la serie CC, quando occorre evitare l’inversione di polarità.
(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;
il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto.
(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour:
A = L1 green, L2 red; E = L1 green, L2 yellow; H = L1 red, L2 green; M = L1 yellow, L2 green;
l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led:
A = L1 verde, L2 rosso; E = L1 verde, L2 giallo; H = L1 rosso, L2 verde; M = L1 giallo, L2 verde;


Similar Part No. - CC1103V00

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CC1100 ETC1-CC1100 Datasheet
804Kb / 70P
   CC1100 Single Chip Low Cost Low Power RF-Transceiver
logo
Texas Instruments
CC1100 TI-CC1100 Datasheet
857Kb / 25P
[Old version datasheet]   SWRU197H?밪eptember 2010?밨evised April 2014
CC1100 TI1-CC1100 Datasheet
1Mb / 100P
[Old version datasheet]   Low-Power Sub- 1 GHz RF Transceiver
CC1100-RTR1 TI1-CC1100-RTR1 Datasheet
1Mb / 100P
[Old version datasheet]   Low-Power Sub- 1 GHz RF Transceiver
CC1100-RTY1 TI1-CC1100-RTY1 Datasheet
1Mb / 100P
[Old version datasheet]   Low-Power Sub- 1 GHz RF Transceiver
More results

Similar Description - CC1103V00

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
CL1102V00 SHIELD-CL1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
   For electrovalves, style C, 2p or 3p G, female, with cable
CN1102V00 SHIELD-CN1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
   For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p G, female, with cable
VC1100A00 SHIELD-VC1100A00 Datasheet
1Mb / 4P
   For electrovalves, style A, 2pG or 3pG, female, field attachable
CF1102V00 SHIELD-CF1102V00 Datasheet
224Kb / 2P
   For electrovalves, style B, 2pG, female, with cable
CE1102V00 SHIELD-CE1102V00 Datasheet
237Kb / 2P
   For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, with cable
CA1102V00 SHIELD-CA1102V00 Datasheet
256Kb / 2P
   For electrovalves, style A, 2p2G, female, with cable
VL1102A00 SHIELD-VL1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
   For electrovalves, style C, 2p or 3pG, female, field attachable
VN1102A00 SHIELD-VN1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
   For electrovalves, style C-ind, 2p or 3pG, female, field attachable
VF6102A00 SHIELD-VF6102A00 Datasheet
166Kb / 2P
   For electrovalves, style B, 2pG, female, field attachable
VE6102A00 SHIELD-VE6102A00 Datasheet
188Kb / 2P
   For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, field attachable
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com