Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SK334N700100 Datasheet(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l.

Part # SK334N700100
Description  SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SK334N700100 Datasheet(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l.

  SK334N700100 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SK334N700100 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SK334N700100 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SK334N700100 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SK33
– SK34
43-40
www.shield.net
SK34 distribution box, top mounting 4-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK34 scatola distribuzione, prese 4 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato
Distribution box,
from 6 to 15 sockets, 2 signals each socket;
with or without signalling Led;
for connection of sensors, actuators, etc.;
special circuits on request.
Scatola di distribuzione,
da 6 a 15 prese, 2 segnali ciascuna presa;
con o senza Led di segnalazione;
per collegamento sensori, attuatori, ecc.;
circuiti speciali a richiesta.
6 sockets
6 prese
9 sockets
9 prese
12 sockets
12 prese
15 sockets
15 prese
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
SK34xN7 xxxxx
xxx
xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contacts material: nickel and golden plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)
body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket
housing oil resistance: very good
locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn nichelato e dorato
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D)
A
main description
descriz. principale
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
socket
quantity
quantità
prese
socket
type
tipo
presa
cod
ing
chia
ve
connected
terminals
terminali
collegati
(a4)
voltage;
(pollution deg.)
tensione;
(grado inquin.)
(a5)
control
type
tipo
controllo
circuit
circuito
(a4)
SK342N7 00200
328
5000
6
M8
A4
1 = V+
2 = B signal
segnale B
3 = V-
4 = A signal
segnale A
1…30 (3)
Vdc
cable
cavo
SK343N7 00200
319
5000
9
SK344N7 00200
230
5000
12
SK345N7 00200
211
5000
15
SK342N7 06400
328
5000
6
M8
A4
10…30 (3)
Vdc
cable
cavo
SK343N7 06400
319
5000
9
SK344N7 06400
230
5000
12
SK345N7 06400
211
5000
15
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart;
il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili.
(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1):
2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution;
la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):
2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.


Similar Part No. - SK334N700100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Continental Device Indi...
SK33 CDIL-SK33 Datasheet
264Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SK33 PANJIT-SK33 Datasheet
61Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Dongguan City Niuhang E...
SK33 NIUHANG-SK33 Datasheet
1Mb / 3P
   SUFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SK33 PANJIT-SK33 Datasheet
71Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
SK33 FS-SK33 Datasheet
299Kb / 3P
   VOLTAGE 20V ~ 60V 3.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Similar Description - SK334N700100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD202N700100 SHIELD-SD202N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD301N700100 SHIELD-SD301N700100 Datasheet
529Kb / 4P
   SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD102N700130 SHIELD-SD102N700130 Datasheet
380Kb / 4P
   SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SD401N700100 SHIELD-SD401N700100 Datasheet
512Kb / 4P
   SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
757-443-000-010 WAGO-757-443-000-010 Datasheet
183Kb / 5P
   M8 sensor/actuator box; 4-way; 3-pole; 10m connecting cable
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com