Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AS168X-CB4G150N Datasheet(PDF) 1 Page - Schurter Inc.

Part # AS168X-CB4G150N
Description  MANUAL MOTOR CONTROLLER AND SUPPLEMENTARY PROTECTOR
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

AS168X-CB4G150N Datasheet(HTML) 1 Page - Schurter Inc.

  AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. AS168X-CB4G150N Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
www.schurter.com
123
Produktebeschreibung
Der AS168X ist ein thermisch magnetischer Hochleistungs CBE, der
in der Lage ist, bei Kurzschluss-Abschaltungen den Durchlass-Strom
drastisch zu reduzieren. Die Serie ist erhältlich in Ausführungen mit
einem bis vier geschützten Polen, die in Wechselstrom- oder Gleich-
stromnetzen eingesetzt werden können. Mehrpolige CBE sind intern
und beim Kipphebel mechanisch verbunden, um gleichzeitiges Schal-
ten zu gewährleisten. Dies gilt auch für eine Kombination mit dem
schaltbaren Null-Leiter Pol. Raffiniert konstruierte Liftklemmen auf der
Eingangs- und Abgangsseite ermöglichen einen bequemen Netz- und
Lastanschluss. Die Klemmen sind zum Anschluss von Leitern mit 1,5
bis 25 mm2 Querschnitt geeignet, (AWG #16...4).
Der AS168X ist einsetzbar als Geräteschutzschalter nach UL 1077 /
EN 60934 oder als Motorschutzschalter nach UL 508 bzw.
CSA 22.2 14. Der Schalter ist somit vielseitig einsetzbar und eignet
sich für folgende Funktionen:
• Motor overload protection (thermisch und magnetisch)
• Motor starting across-the-line (direct-on-line)
• Motor starting with motor disconnect (cos phi 0,4 – 0,5)
• Motor group installation (short capacity 5 kA)
• Control circuits
Zubehör
• Hilfskontakte
Jedes Modul ist mit einem Öffnungs- oder Schliesskontakt
ausgerüstet.
• Signalkontakt-Modul
Signalkontakt Module sind intern mit dem benachbarten Pol
verbunden, weisen aber keine Verbindung der Kipphebel auf.
Daher schaltet dieses Modul nur beim automatischen Auslösen
der benachbarten Pole, aber nicht bei manueller Betätigung.
• Fremdauslösung
Dieses Modul kann für die Fernauslösung der benachbarten Pole
mittels eines Spannungspulses verwendet werden.
• Schaltbarer Neutralleiter Pol
Dieses Modul erlaubt ein automatisches Öffnen des Neutralleiters
wenn die geschützten Pole auslösen.
Besondere Merkmale
• Exzellentes Abschaltvermögen (bis zu 10 kA)
• Ermöglicht hohe Selektivitätsgrenzen durch energiebegrenzendes
Schalten
• Grosse Auswahl von Auslösekennlinien
Anpassungsfähigkeit an die Applikations-Bedingungen
• Ausführungen für Wechsel- und Gleichstrom in gleicher
Gehäusegrösse
• Kompakte «fingersichere» Bauweise
• Einfache Montage (DIN-Schiene)
Anwendungen
• Industrieller Maschinenbau
• Automation
• Klima- und Ventilationsanlagen
• Transformatoren
• Stromversorgungen
•Telekommunikationsanlagen
• Computersysteme
• Testsysteme
• Medizinalgeräte
Product description
The AS168X is a thermal magnetic high performance CBE to IEC 934
and a «supplementary protector» to UL 1077. It is capable of drasti-
cally limiting the «let-through energy» in case of short circuit interrup-
tions. The series is available in units from one to four poles for use in
AC and DC circuits. Multipole devices are connected internally and at
the handle for simultaneous operation. This applies also to combina-
tions with the switched neutral pole. Well designed screw type term-
inals at line and load side are provided for safe and easy connection
to line and load. They accept #16 to 4 AWG / 1,5 to 25 mm2.
The AS168X is suitable as supplementary protector under
UL 1077 / EN 60934 or as Manual Motor Controller according
UL 508 / CSA 22.2 14. Thus the Breaker has a high versatility
and is suitable for many functions:
• Motor overload protection (thermal and magnetic)
• Motor starting across-the-line (direct-on-line)
• Motor starting with motor disconnect (cos phi 0,4 – 0,5)
• Motor group installation (short capacity 5 kA)
• Control circuits
Accessories
• Auxiliary contact module
Each auxiliary contact module contains one contact,
either normally open or normally closed.
• Signal contact module
Signal contact modules are linked internally with the protected
poles but not linked at the handles.
Contacts are actuated by a fault condition at the protected poles,
not by the manual operation of the CBE.
• Relay trip module
The relay trip module can be used for remote tripping of the
adjacent poles by applying a voltage to the module’s terminal.
• Switched neutral pole (factory assembled)
This module allows to automatically open the neutral line when
the protected poles have been tripped.
Features
• Excellent short circuit performance (up to 10 kA)
• High limits of discrimination (due to energy limitation)
• Wide choice of characteristics (Adaptability)
• Availability of AC and DC in the same frame size
• Compact, «finger safe» design
• Ease installation (on DIN rail)
Applications
• Industrial machines
• Automation
• Aircondition, ventilation
• Transformers
• Power supplies
• Telecom systems
• Computer systems
• Test systems
• Medical equipments
MANUAL MOTOR CONTROLLER AND SUPPLEMENTARY PROTECTOR
MOTOR- UND GERÄTESCHUTZSCHALTER
AS168X


Similar Part No. - AS168X-CB4G150N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
AS168XAC1 SCHURTER-AS168XAC1 Datasheet
511Kb / 8P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 1 pole
AS168XAC2 SCHURTER-AS168XAC2 Datasheet
523Kb / 8P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 2 poles
AS168XAC2 SCHURTER-AS168XAC2 Datasheet
558Kb / 9P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 2 poles
AS168XAC2 SCHURTER-AS168XAC2_V01 Datasheet
558Kb / 9P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 2 poles
AS168XAC3 SCHURTER-AS168XAC3 Datasheet
528Kb / 8P
   Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 3 poles
More results

Similar Description - AS168X-CB4G150N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Altech corporation
2BU05R ALTECH-2BU05R Datasheet
140Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
2CU05R ALTECH-2CU05R Datasheet
140Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
3DU05R ALTECH-3DU05R Datasheet
143Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
1CU05R ALTECH-1CU05R Datasheet
128Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
2DU05R ALTECH-2DU05R Datasheet
142Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
3BU05R ALTECH-3BU05R Datasheet
142Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
3CU05R ALTECH-3CU05R Datasheet
142Kb / 2P
   R-Series - UL1077 Supplementary Protector
logo
Schneider Electric
MG27338 SCHNEIDER-MG27338 Datasheet
52Kb / 1P
   SUPPLEMENTARY PROTECTOR 277V 40A 1P
logo
Altech corporation
TR-11CX630.5A ALTECH-TR-11CX630.5A Datasheet
483Kb / 3P
   UL1077 Recognized Supplementary Protector/ Circuit Breaker for Equipment
logo
List of Unclassifed Man...
HBLDS6SSAC ETC2-HBLDS6SSAC Datasheet
891Kb / 12P
   Manual Motor Controllers and Disconnects
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com