Electronic Components Datasheet Search |
|
N25Q128A31E12A0F Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V |
|
N25Q128A31E12A0F Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V |
3 / 185 page N25Q128 - 1.8 V Contents 3/185 5.2.2 Dual Command Fast reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.2.3 Page programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.2.4 Subsector Erase, Sector Erase and Bulk Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2.5 Polling during a Write, Program or Erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2.6 Read and Modify registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2.7 Active Power and Standby Power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2.8 HOLD (or Reset) condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.3 Quad SPI (QIO-SPI)Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3.1 Multiple Read Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3.2 Quad Command Fast reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3.3 QUAD Command Page programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3.4 Subsector Erase, Sector Erase and Bulk Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.3.5 Polling during a Write, Program or Erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.3.6 Read and Modify registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.3.7 Active Power and Standby Power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.3.8 HOLD (or Reset) condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.3.9 VPP pin Enhanced Supply Voltage feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6 Volatile and Non Volatile Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.1 Legacy SPI Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.1.1 WIP bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.1.2 WEL bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.1.3 BP3, BP2, BP1, BP0 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.1.4 TB bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.1.5 SRWD bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.2 Non Volatile Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.2.1 Dummy clock cycle NV configuration bits (NVCR bits from 15 to 12) . . 37 6.2.2 XIP NV configuration bits (NVCR bits from 11 to 9) . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6.2.3 Output Driver Strength NV configuration bits (NVCR bits from 8 to 6) . . 38 6.2.4 Fast POR NV configuration bit (NVCR bit 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6.2.5 Hold (Reset) disable NV configuration bit (NVCR bit 4) . . . . . . . . . . . . 38 6.2.6 Quad Input NV configuration bit (NVCR bit 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6.2.7 Dual Input NV configuration bit (NVCR bit 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.3 Volatile Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.3.1 Dummy clock cycle Volatile Configurations bits (VCR bits from 7 to 4) . 40 6.3.2 XIP Volatile Configuration bits (VCR bit 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6.4 Volatile Enhanced Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 |
Similar Part No. - N25Q128A31E12A0F |
|
Similar Description - N25Q128A31E12A0F |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |