Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

N25Q128A23EF8A0E Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Part # N25Q128A23EF8A0E
Description  128-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors,XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
Download  180 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

N25Q128A23EF8A0E Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V N25Q128A23EF8A0E Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 180 page
background image
M25Q128 - 3 V
Contents
3/180
5.2.2
Dual Command Fast reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2.3
Page programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2.4
Subsector Erase, Sector Erase and Bulk Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.5
Polling during a Write, Program or Erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.6
Read and Modify registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.7
Active Power and Standby Power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.8
HOLD (or Reset) condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.3
Quad SPI (QIO-SPI)Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.3.1
Multiple Read Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.3.2
Quad Command Fast reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.3.3
QUAD Command Page programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.3.4
Subsector Erase, Sector Erase and Bulk Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.3.5
Polling during a Write, Program or Erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.3.6
Read and Modify registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.3.7
Active Power and Standby Power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.3.8
HOLD (or Reset) condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.3.9
VPP pin Enhanced Supply Voltage feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6
Volatile and Non Volatile Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.1
Legacy SPI Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1.1
WIP bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1.2
WEL bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1.3
BP3, BP2, BP1, BP0 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1.4
TB bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1.5
SRWD bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2
Non Volatile Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2.1
Dummy clock cycle NV configuration bits (NVCR bits from 15 to 12) . . 37
6.2.2
XIP NV configuration bits (NVCR bits from 11 to 9) . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2.3
Output Driver Strength NV configuration bits (NVCR bits from 8 to 6) . . 38
6.2.4
Fast POR NV configuration bit (NVCR bit 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2.5
Hold (Reset) disable NV configuration bit (NVCR bit 4) . . . . . . . . . . . . 38
6.2.6
Quad Input NV configuration bit (NVCR bit 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2.7
Dual Input NV configuration bit (NVCR bit 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.3
Volatile Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.3.1
Dummy clock cycle: VCR bits 7 to 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.3.2
XIP Volatile Configuration bits (VCR bit 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.4
Volatile Enhanced Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


Similar Part No. - N25Q128A23EF8A0E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
N25Q128A21B1240E NUMONYX-N25Q128A21B1240E Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A21B1240F NUMONYX-N25Q128A21B1240F Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A21B1240G NUMONYX-N25Q128A21B1240G Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A21B12A0E NUMONYX-N25Q128A21B12A0E Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q128A21B12A0F NUMONYX-N25Q128A21B12A0F Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
More results

Similar Description - N25Q128A23EF8A0E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
N25Q128 NUMONYX-N25Q128 Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
logo
Micron Technology
N25Q128A11B1241F MICRON-N25Q128A11B1241F Datasheet
5Mb / 185P
   128-Mbit, 1.8 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase on boot sectors, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
N25Q032A13E1241F MICRON-N25Q032A13E1241F Datasheet
5Mb / 153P
   32-Mbit 3 V, multiple I/O, 4-Kbyte subsector erase, XiP enabled, serial flash memory with 108 MHz SPI bus interface
M25PX16SOVZM6TP MICRON-M25PX16SOVZM6TP Datasheet
1Mb / 65P
   16-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
logo
Numonyx B.V
M25PX64-VMF6TP NUMONYX-M25PX64-VMF6TP Datasheet
1Mb / 70P
   64-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial flash memory with 75 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M25PX32 STMICROELECTRONICS-M25PX32 Datasheet
550Kb / 63P
   32-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
logo
Numonyx B.V
M25PX16-VMN6TP NUMONYX-M25PX16-VMN6TP Datasheet
1Mb / 65P
   16-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
M25PX32 NUMONYX-M25PX32 Datasheet
1Mb / 65P
   32-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
M25PX64 NUMONYX-M25PX64 Datasheet
1Mb / 66P
   64-Mbit, dual I/O, 4-Kbyte subsector erase, serial flash memory with 75 MHz SPI bus interface
NP5Q128A13ESFC0E NUMONYX-NP5Q128A13ESFC0E Datasheet
1Mb / 56P
   128-Mbit, Quad/Dual/Single Serial Interface, 128-Kbyte Sectors Phase Change Memory (PCM) with 66MHz SPI Bus Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com