Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LM311DE4 Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part # LM311DE4
Description  DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM311DE4 Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LM311DE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM311DE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
LM111, LM211, LM311
DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
SLCS007H − SEPTEMBER 1973 − REVISED AUGUST 2003
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage: VCC+ (see Note 1)
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VCC− (see Note 1)
−18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VCC+ − VCC−
36 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±30 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (either input, see Notes 1 and 3)
±15 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage from emitter output to VCC−
30 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage from collector output to VCC−: LM111
50 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LM211
50 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LM211Q
50 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LM311
40 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of output short circuit (see Note 4)
10 s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 5 and 6): D package
97
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P package
85
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PS package
95
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package
149
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJC (see Notes 7 and 8): FK package
5.61
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JG package
14.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating virtual junction temperature, TJ
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: J or JG package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: D, P, PS, or PW package
260
°C
. . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, unless otherwise noted, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC−.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN−.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or
±15 V, whichever is less.
4. The output may be shorted to ground or either power supply.
5. Maximum power dissipation is a function of TJ(max),
θ
JA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/
θ
JA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
6. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
7. Maximum power dissipation is a function of TJ(max),
θ
JC, and TC. The maximum allowable power dissipation at any allowable case
temperature is PD = (TJ(max) − TC)/
θ
JC. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
8. The package thermal impedance is calculated in accordance with MIL-STD-883.
recommended operating conditions
MIN
MAX
UNIT
VCC+ − VCC−
Supply voltage
3.5
30
V
VI
Input voltage (|VCC±| ≤ 15 V)
VCC−+0.5
VCC+−1.5
V
LM111
−55
125
T
Operating free air temperature range
LM211
−40
85
°C
TA
Operating free-air temperature range
LM211Q
−40
125
°C
LM311
0
70


Similar Part No. - LM311DE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
LM311DE4 TI1-LM311DE4 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM311DE4 TI1-LM311DE4 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
LM311DE4 TI1-LM311DE4 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   LMx11 Quad Differential Comparators
More results

Similar Description - LM311DE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
LM111 TI-LM111 Datasheet
506Kb / 25P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM211P TI1-LM211P Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM111 TI1-LM111_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI-LP211_06 Datasheet
240Kb / 11P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI1-LP211_14 Datasheet
829Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM211-Q1 TI-LM211-Q1 Datasheet
339Kb / 18P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-Q1 TI1-LM211-Q1_14 Datasheet
354Kb / 21P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_14 Datasheet
820Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP Datasheet
597Kb / 22P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_16 Datasheet
820Kb / 23P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com