Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CL-260HR Datasheet(PDF) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # CL-260HR
Description  Mono-Color Upward-Lighting Type
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CITIZEN [CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://ce.citizen.co.jp/e/index.html
Logo CITIZEN - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

CL-260HR Datasheet(HTML) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

  CL-260HR Datasheet HTML 1Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
48
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-260 Series
上面発光・単色タイプ
CL-260 シリーズ
●絶対最大定格/Absolute Maximum Rating
(Ta 25℃)
Pd
IF
IFP
VR
Top
Tst
Product code
(mW)
(mA)
(mA)
(V)
(℃)
(℃)
※1
IFPの条件はduty 1/10 、パルス巾30msecです。
※1
Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 30msec width.
(
UR,HRを除く)
Except UR and HR
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
VF(V)
50
20
10
5
1
2
100
IF-VF 特性
IF-VF Characteristics
SD
UR/HR
SR
HR
1
2
5
10
20
50
50
20
10
5
1
2
0.5
IF(
mA)
Iv-IF 特性
Iv-IF Characteristics
SD
UR
SR
Iv-Ta 特性
Iv-Ta Characteristics
500
200
100
50
20
- 20
0
20
40
60
80
100
T a (°C)
YG/G/FG/PG
Y
D
R
120
20
40
60
80
100
50
°
60
°
70
°
80
°
90
°
50
°
60
°
70
°
80
°
90
°
40
°
30
°
20
° 10° 0° 10° 20°
30
°
40
°
指向特性
Directive Characteristics
全機種共通
Common to
all colors
0
Iv-Ta 特性
Iv-Ta Characteristics
500
200
100
50
20
- 20
0
20
40
60
80
100
T a (°C)
SD
UR/HR
SR
T a (°C)
- 20
0
20
40
60
80
100
30
25
20
15
5
10
IFmax-Ta 特性
IFmax-Ta Characteristics
CL-260UR•HR
CL-260シリーズ
CL-260Series
1
2
5
10
20
50
50
20
10
5
1
2
0.5
IF(
mA)
Iv-IF 特性
Iv-IF Characteristics
Y/FG
YG
PG
D
G
R
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
VF(V)
50
20
10
5
1
2
100
IF-VF 特性
IF-VF Characteristics
R/YG/G/FG
Y
D
PG
- 20
0
20
40
60
80
100
2.6
2.4
2.2
2.0
1.6
1.8
VF-Ta Characteristics
SD
UR/HR
SR
T a (°C)
VF-Ta 特性
- 20
0
20
40
60
80
100
2.6
2.4
2.2
2.0
1.6
1.8
VF-Ta 特性
VF-Ta Characteristics
T a (°C)
YG/G/FG/PG
Y
D
R
■ 諸特性/Characteristics
3.4(L)×1.25(W)×1.1(H)mm
● 小型のチップLEDです。
● チップマウンターにより、プリント基板背
面からの自動実装が可能です。
● プリント基板穴に発光面を挿入することに
より、トータルな薄型化が実現できます。
● プリント基板穴は、丸穴に対応しています。
● Compact chip LED
● Mountable from bottom surface of P.C. board
by chip mounter.
● Thinner total height can be obtained by
means of fitting lens portion into the cutout
provided on the P.C. board.
● Designed for circular cutout on P.C. board.
Product code
Lighting color
VF
λ
P
Δλ
IV※
IF
typ
max
typ
typ
IF
min
typ
(mA)
(V)
(V)
(nm)
(nm)
(mA) (mcd) (mcd)
●電気的光学的特性/Electro-optical Characteristics
(Ta 25℃)
CL-260R
Red
20
2.2
2.6
700
100
20
0.5
1.3
CL-260D
Orange
20
2.2
2.6
605
40
20
2.4
7.1
CL-260Y
Yellow
20
2.1
2.6
589
40
20
2.6
6.4
CL-260YG
Yellow green
20
2.2
2.6
570
30
20
5
18
CL-260G
Green
20
2.2
2.6
567
26
20
2.5
10
CL-260FG
Fresh green
20
2.2
2.6
560
26
20
2.2
6.5
CL-260PG
Pure green
20
2.2
2.6
557
24
20
1
3
CL-260SR
20
2
2.6
650
40
20
1.5
4.3
CL-260SD
20
2
2.6
630
40
20
2
6.2
CL-260UR
20
1.8
2.6
660
20
20
3.5
13
CL-260HR
20
1.8
2.6
660
20
20
5
23
※NIST規格に準拠
※Per NIST standards
Super
brightness red
Super brightness
orange
Ultra
brightness red
High
brightness red
●外形寸法図/Outline drawing
単位/Unit : mm
推奨はんだ付けパターン
The following soldering patterns are recommended for
reflow-soldering:
1.25
1.1
0.3
(0.625)
※UR,HRの場合
カソードマーク
LED端子
※For UR and HR
Cathode mark
カソードマーク
Cathode mark
はんだ付け電極
Soldering terminal
LED die
基板
P.C.board
樹脂
Resin
極性
Polarity
1.25
φ2.4
リフローはんだ用
For reflow soldering
基板穴
Cutout
発光色のラインアップにつきましては、発注時にお問い
合わせの上、ご確認ください。
Please contact us at the time of order for the lineup of
luminescent colors.
CL-260
65
25
100※1
5−25∼+80
−30∼+85
CL-260UR/HR
78
30


Similar Part No. - CL-260HR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CL-260HR CITIZEN-CL-260HR Datasheet
108Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
More results

Similar Description - CL-260HR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CL-197 CITIZEN-CL-197 Datasheet
454Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-195 CITIZEN-CL-195 Datasheet
503Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-196 CITIZEN-CL-196 Datasheet
505Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-190 CITIZEN-CL-190 Datasheet
502Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-198T CITIZEN-CL-198T_12 Datasheet
79Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-198N CITIZEN-CL-198N Datasheet
84Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-198S CITIZEN-CL-198S Datasheet
388Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-282S CITIZEN-CL-282S Datasheet
387Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-191 CITIZEN-CL-191 Datasheet
504Kb / 1P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
CL-A100 CITIZEN-CL-A100 Datasheet
96Kb / 2P
   Mono-Color Upward-Lighting Type
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com