Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

JS-12M-K Datasheet(PDF) 8 Page - Fujitsu Component Limited.

Part # JS-12M-K
Description  POWER RELAY 1 POLE - 8A Medium Load Control
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Direct Link  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

JS-12M-K Datasheet(HTML) 8 Page - Fujitsu Component Limited.

  JS-12M-K Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. JS-12M-K Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. JS-12M-K Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. JS-12M-K Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. JS-12M-K Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. JS-12M-K Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. JS-12M-K Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. JS-12M-K Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
8
FTR-K1 SERIES
Japan
F�j��������������L������d
�����d�-�h��B����d���
3-5,H����h������d�2-ch����,�h�����w�-k�
��ky���4��,J����
������(8��-3)5449-70��0
F����(8��-3)5449-2626
E���������������hq@��.�d.��j����.c���
W�b��www.�c��.��j����.c���
North and South America
F�j���������������A�����c�,I�c.
������E��aribbea��ri�e
����y�����,�A94089U.�.A.
������(��-408)745-4900
F����(��-408)745-4970
E��������c����������@��.��j����.c���
W�b��h�����//��.��j����.c���/c����������
Europe
F�j���������������E�����B.V.
�������������25
2��32WVH���dd���
���h������d�
������(3��-23)55609��0
F����(3��-23)5560950
E������������@�c��.��j����.c���
W�b�������.��j����.c���/c����������/
Asia Pacific
F�j���������������A���L�d.
��02E��������j���R��d
#0��-0����������kW���h�������������
�������������8529
������(65)6375-8560
F����(65)6273-302��
E���������c���@�c���.��j����.c���
W�b��h�����//www.��j����.c���/��/�����c��/���c��/c����������/
Fujitsu Components International Headquarter Offices
©2009F�j���������������E�����B.V.A�������h���������d.A�������d�����k������������d���d�����k�����h��������y���h��������c����
�w����.
�h�c�������,d�����d���������������h��d����h�����������d�dbyF�j��������������L�d.��������c�����y�����������d����y������-
�������������������������.
�h�������h�c�������,d�����d�����������������d�d���h��d����h��������h������’�w����k.
F�j����h��������b���d�h��d����h���w��hc�����dw�������d�������k����h�c�������,d�����d������������c����c�,�cc�����,c������h��-
����,c�����������d����d���.
F�j���������������E�����B.V.��d����������dc���������d�h�w��������cc�����y��������b�����y������b�����y���h���b�h����,�����b�h����
������������y���,�����y�������d������,d���c�,��d���c���c����q��������,w��h�����c����h��d����h���,���c�������,d���,��d������������
��d�������d����h�c���d�h�c����c�����,������b�����y,�cc���cy,c������h����������,�����������,�������b�����y��dc��������������h�����.
���d�F�j���������������E�����B.V.��d����������dc����������cc������h���b�h����,�����b�h����������������y���,��y��������b�����y
������b�����y�����y����������������w����������yk��d,�����������������d,��c���d���w�������������yk��d�������ch����b�����y������������
�����c��������,w��h�����c����h���d����h����,���c�������,d���,��������������d�������d����h�c���d�h�c����c�����,������b�����y,�cc���cy,
c������h����������,�����������,�������b�����y��dc��������������h�����.R��.J�����y22,20��0
JS SERIES


Similar Part No. - JS-12M-K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
JS-12M-K FUJITSU-JS-12M-K Datasheet
740Kb / 9P
   POWER RELAY 1 POLE-8 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
JS-12M-K-V3 FUJITSU-JS-12M-K-V3 Datasheet
740Kb / 9P
   POWER RELAY 1 POLE-8 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
More results

Similar Description - JS-12M-K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
JS-24E-K FUJITSU-JS-24E-K Datasheet
527Kb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE - 8A Medium Load Control
logo
List of Unclassifed Man...
JV-KS ETC1-JV-KS Datasheet
1Mb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE - 10A Medium Load Control
logo
Fujitsu Component Limit...
JV-3S-KT FUJITSU-JV-3S-KT Datasheet
606Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE - 5A/10A Medium Load Control
JV-12-KT FUJITSU-JV-12-KT Datasheet
404Kb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE - 5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
VE-24H FUJITSU-VE-24H Datasheet
127Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE-5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
VE-12HMSE-K-HV-VD FUJITSU-VE-12HMSE-K-HV-VD Datasheet
358Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE-5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
JS-5M-K-V3 FUJITSU-JS-5M-K-V3 Datasheet
740Kb / 9P
   POWER RELAY 1 POLE-8 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
JY-12HE-KP FUJITSU-JY-12HE-KP Datasheet
348Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE-3, 5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
FTR-LY FUJITSU-FTR-LY_09 Datasheet
618Kb / 10P
   POWER RELAY 1 POLE - 6A (MEDIUM LOAD CONTROL) SLIM TYPE
FTR-LY FUJITSU-FTR-LY_11 Datasheet
486Kb / 8P
   POWER RELAY 1 POLE - 6A Slim Type (Medium Load Control)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com