Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

KFV60 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # KFV60
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

KFV60 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  KFV60 Datasheet HTML 1Page - Lumberg KFV60 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
KFV
*a Mutter lose beigestellt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément
*b Lötkelch
bell-shaped solder terminal
plot à souder en forme de coupe
*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage
*d Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement
KFV 30
KGV 30
KFV 40
KGV 40
KFV 50
KGV 50
KFV 50/6
KGV 50/6
KFV 60
KGV 60
KFV 70
KGV 70
KFV 71
KGV 71
KFV 80
KGV 80
KFV 81
KGV 81
KFV 120
KGV 120
Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 40, mit Schraub-
verschluss und Lötanschlüssen
KFV: für Frontmontage
KGV: für Rückseitenmontage
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF
Kontaktbuchse 3- bis 8-polig
CuZn, versilbert und flashvergoldet
Kontaktbuchse 12-polig
CuZn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse
Zn-Druckguss, vernickelt
Ringmutter
CuZn, vernickelt
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1
< 5,0 N
Steckkraft/Kontakt 12-polig2
< 5,0 N
Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1
> 1,2 N
Ziehkraft/Kontakt 12-polig2
> 0,9 N
Kontaktierung mit
Steckern 033098, 033099, SV, WSV
Schutzart3
IP 40
Weiteres siehe Tabelle
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Weiteres siehe Tabelle
1
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
2
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm
3
nach DIN EN 60529,
nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück
4
nach VDE 0110/IEC 60664
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
KFV
KGV
KGV
www.lumberg.com
12/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant IEC 60130-9, IP 40


Similar Part No. - KFV60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
KFV60 LUMBERG-KFV60 Datasheet
393Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - KFV60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com