Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

385408 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 385408
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

385408 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  385408 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 385408 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Multimodul™-Stiftleiste, abgewinkelt, mit Verriegelungs-
lasche
3853: mit Haltekrallen, 3854: ohne Haltekrallen
1. Temperaturbereich
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger1
PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktstift
CuZn, unternickelt und verzinnt
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Steckverbindern 3820, 3821, 3823/
3111, Kurzschlussbrücken 2,54 MKB
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei T
U 25 °C)
Bemessungsstrom
3 A
Bemessungsspannung2
160 V AC bei Verschmutzungsgrad 2
40 V AC bei Verschmutzungsgrad 3
Isolierstoffgruppe2
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 1,8 mm
Luftstrecke
≥ 1,8 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664
3853
3854
®
*a Kodiernut (dazu Maß F)
keying groove (specified by dimension F)
rainure de codage (spécifié par dimension F)
*b Farbkodierstreifen
colour keying strip
bande de codage en couleur
*c 2 Auflagen (ab 10-polig)
2 supports (from 10 poles on)
2 supports (à partir de 10 pôles)
*d Markierung Kontakt 1
marking of contact 1
marque du contact 1
*e Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
3853
3854
www.lumberg.com
11/2009
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm


Similar Part No. - 385408

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
38540 ETC-38540 Datasheet
420Kb / 3P
   Sealed Polyester Swabs
Rev. C (8/21)
38540 ETC-38540 Datasheet
54Kb / 2P
   Sealed Polyester Swabs
More results

Similar Description - 385408

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3823 LUMBERG-3823 Datasheet
76Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3850 LUMBERG-3850 Datasheet
107Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
8385A01 LUMBERG-8385A01 Datasheet
83Kb / 1P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3800 LUMBERG-3800 Datasheet
96Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3810 LUMBERG-3810 Datasheet
110Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3820 LUMBERG-3820 Datasheet
118Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3851 LUMBERG-3851 Datasheet
84Kb / 2P
   Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com