Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

03309804 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 03309804
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

03309804 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  03309804 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 03309804 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
Plug acc. to IEC 60130-9, IP 40, straight, with threaded joint,
ground contact and solder terminals
033099, SV: with long bend protection
033098, SV ...-8: with short bend protection
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact pin 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact pin 12 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Sleeve
PC
Grounding spring
CuZn, pre-nickeled and tinned
Housing 0330...
CuZn, nickeled
Housing SV
CuZn, nickeled (velour nickeled)
Knurled screw
CuZn, nickeled
Bend protection
TPE
Strain relief
steel, nickeled
Screw
steel, nickeled
3. Mechanical data
Mating with
sockets 032098, 032099, KFR, KFV,
KGR, KGV, KV, WKV
Protection1
IP 40
For further information see table
4. Electrical data
For further information see table
1
according to DIN EN 60529,
only in locked position with a proper counterpart
2
according to VDE 0110/IEC 60664
Connecteur mâle suivant CEI 60130-9, IP 40, droite, avec ver-
rouillage à vis, contact de masse et connexion par soudure
033099, SV: avec un long protecteur contre pliage
033098, SV ...-8: avec un court protecteur contre pliage
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Contact à broche 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Contact à broche 12 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Douille
PC
Ressort de terre
CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier 0330...
CuZn, nickelé
Boîtier SV
CuZn, nickelé (de velours)
Vis moletée
CuZn, nickelé
Protection contre pliage
TPE
Décharge de traction
acier, nickelé
Vis
acier, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs femelles 032098,
032099, KFR, KFV, KGR, KGV, KV,
WKV
Protection1
IP 40
Pour plus de détails, voir tableau
4. Caractéristiques électriques
Pour plus de détails, voir tableau
1
suivant DIN EN 60529,
uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant
2
suivant VDE 0110/CEI 60664
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
mm2
mm
A
V AC
kV AC eff.
Ω
pF
033099 03
SV 30
3
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
033098 03
SV 30-8
3
50
0,75
6–8
5
250
2
1013
~ 2
033099 04
SV 40
4
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
033098 04
SV 40-8
4
50
0,75
6–8
5
250
2
1013
~ 2
033099 05
SV 50
5
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
033098 05
SV 50-8
5
50
0,75
6–8
5
60
1
1012
~ 3
033099 05-1 SV 50/6
5
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
033098 05-1 SV 50/6-8
5
50
0,75
6–8
5
250
2
1013
~ 2
033099 06
SV 60
6
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
033098 06
SV 60-8
6
50
0,75
6–8
5
250
2
1013
~ 2
033099 07
SV 70
7
50
0,75
4–6
5
250
2
1013
~ 2
033098 07
SV 70-8
7
50
0,75
6–8
5
250
2
1013
~ 2
033099 07-1 SV 71
7
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
033098 07-1 SV 71-8
7
50
0,75
6–8
5
60
1
1012
~ 3
033099 08
SV 80
8
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
033098 08
SV 80-8
8
50
0,75
6–8
5
60
1
1012
~ 3
033099 08-1 SV 81
8
50
0,75
4–6
5
60
1
1012
~ 3
033098 08-1 SV 81-8
8
50
0,75
6–8
5
60
1
1012
~ 3
033099 12
SV 120
12
50
0,25
4–6
3
60
1
1012
~ 3
033098 12
SV 120-8
12
50
0,25
6–8
3
60
1
1012
~ 3
033099
033098
SV
SV ...-8
033099
033098
SV
SV ...-8
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 03309804

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Heyco.
0330 HEYCO-0330 Datasheet
73Kb / 1P
   Nylon Push-In and Thick Panel Push-In Fasteners
logo
Christian Bürkert GmbH ...
0330 BURKERT-0330 Datasheet
1Mb / 15P
   Mass Flow Controller for Gases (MFC)
06.08.2021
0330 BURKERT-0330 Datasheet
1Mb / 24P
   Direct-acting 2/2 or 3/2-way pivoted armature valve
25.03.2024
0330 BURKERT-0330 Datasheet
1Mb / 13P
   Mass Flow Controller for Gases (MFC)
24.11.2022
0330 BURKERT-0330 Datasheet
4Mb / 24P
   Mass flow controller (MFC)/mass flow meter (MFM) for gases
06.03.2024
More results

Similar Description - 03309804

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGV LUMBERG-KGV Datasheet
485Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com