Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

364204 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 364204
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

364204 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  364204 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 364204 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
3642
3642
RAST 5 tab header, angular, with topside lock
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab 3642
CuZn, pre-nickeled and tinned
Contact tab 3642 V167
CuZn, pre-nickeled and silvered
3. Mechanical data
Contact tab
6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244
Mating with
3642
connectors 3611, 3615, 3623, 3626,
connectors acc. to RAST 5 standard
3642 V167
connector 3625,
connectors acc. to RAST 5 standard
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data
Rated current 3642
10 A at T
amb 70 °C
Rated current 3642 V167
16 A at T
amb 70 °C
Rated voltage2
250 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 350)
Creepage distance
≥ 4.0 mm
Clearance
≥ 4.0 mm
Insulation resistance
> 10 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à couteaux RAST 5, angulaire, avec verrouillage
en haut
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau 3642
CuZn, sous-nickelé et étamé
Courant assigné 3642 V167
CuZn, sous-nickelé et argenté
3. Caractéristiques mécaniques
Contact à couteau
6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244
Raccordement avec
3642
connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626,
connecteurs suivant standard RAST 5
3642 V167
connecteur 3625,
connecteurs suivant standard RAST 5
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné 3642
10 A à T
amb 70 °C
Courant assigné 3642 V167
16 A à T
amb 70 °C
Tension assignée2
250 V AC
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 350)
Distance d’isolement
≥ 4,0 mm
Ligne de fuite
≥ 4,0 mm
Résistance d’isolement
> 10 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung*
Polzahl
VE
Abmessungen
Designation*
Poles
PU
Dimensions
Désignation*
Pôles
UE
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
3642 02
2
250
5,0
10,2
12,3
3642 03
3
250
10,0
15,2
17,3
3642 04
4
250
15,0
20,2
22,3
3642 05
5
250
20,0
25,2
27,3
3642 06
6
250
25,0
30,2
32,3
3642 07
7
250
30,0
35,2
37,3
3642 08
8
250
35,0
40,2
42,3
3642 09
9
250
40,0
45,2
47,3
3642 10
10
250
45,0
50,2
52,3
3642 11
11
250
50,0
55,2
57,3
3642 12
12
250
55,0
60,2
62,3
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton


Similar Part No. - 364204

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
364204 LUMBERG-364204 Datasheet
561Kb / 3P
   RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
364204V167 LUMBERG-364204V167 Datasheet
545Kb / 3P
   RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results

Similar Description - 364204

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3645 LUMBERG-3645 Datasheet
87Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647 LUMBERG-3647 Datasheet
102Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1 Datasheet
90Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3686 LUMBERG-3686 Datasheet
107Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3602 LUMBERG-3602 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3612 LUMBERG-3612 Datasheet
277Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3618 LUMBERG-3618 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3671 LUMBERG-3671 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3676 LUMBERG-3676 Datasheet
114Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3678 LUMBERG-3678 Datasheet
104Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
362301V01 LUMBERG-362301V01 Datasheet
99Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com