Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

362803 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 362803
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

362803 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  362803 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 362803 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RAST-5-Einbausteckverbinder für indirektes Stecken, in
Schneidklemmtechnik (SKT), mit Innenverrastung
1. Temperaturbereich
-40 °C/+110 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA, V2 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, versilbert
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt1
≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt1
≥ 1,0 N
Kontaktierung mit
Flachmesser 6,3 x 0,8 mm nach
DIN 46244,
Messerleiste 3647 auf Anfrage,
Messerleisten nach RAST-5-Standard
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt
1,0–1,5 mm2
Isolationsdurchmesser
≤ 3,0 mm
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom
12 A bei T
U 70 °C
Bemessungsspannung2
250 V AC
Isolierstoffgruppe2
II (CTI
≥ 450)
Kriechstrecke
≥ 3,2 mm
Luftstrecke
≥ 3,2 mm
Isolationswiderstand
> 10 G
Ω
1
gemessen mit einem polierten Stahlflachstift, Nennmaß 0,8 mm
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664
3628
*a konfektionierter Zustand, eingerastet in Montageplatte
terminated connector, snapped into mounting plate
connecteur après montage enclenché en plaque de montage
*b Leiterabgang 180°
cable departure 180°
sortie des fils à 180°
*c K = Kodierung
K = keying
K = codage
P = Positionierung
P = positioning
P = positionnement
V = Innenverrastung
V = interior locking
V = verrouillage intérieur
*d Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)
chaining of the component parts (state of delivery)
composants en bande (état de livraison)
*e Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm


Similar Part No. - 362803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
362808 LUMBERG-362808 Datasheet
356Kb / 4P
   RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results

Similar Description - 362803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3645 LUMBERG-3645 Datasheet
87Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647 LUMBERG-3647 Datasheet
102Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1 Datasheet
90Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3686 LUMBERG-3686 Datasheet
107Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3602 LUMBERG-3602 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3612 LUMBERG-3612 Datasheet
277Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3618 LUMBERG-3618 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3671 LUMBERG-3671 Datasheet
89Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3676 LUMBERG-3676 Datasheet
114Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3678 LUMBERG-3678 Datasheet
104Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
362301V01 LUMBERG-362301V01 Datasheet
99Kb / 2P
   RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com