Electronic Components Datasheet Search |
|
352209 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg |
|
352209 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg |
2 / 2 page RAST 2.5 connector for direct and indirect mating, insulation displacement technology (IDT), with interior locking contact pitch 5.0 mm 3522: for individual conductors 3522-1: for ribbon cable, daisy chain possible 3522-2: for ribbon cable 1. Temperature range -40 °C/+130 °C 2. Materials Insulating body 3522(-...) (S0...) PBT, V0 according to UL 94 Insulating body 3522(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94 Contact spring CuSn, tinned 3. Mechanical data Insertion force/contact2 ≤ 4.0 N Withdrawal force/contact2 ≥ 0.5 N Mating with printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm in conjunction with guide frame 3501, pin headers 3553, 3557, pin headers acc. to RAST 2.5 standard Connectable conductors insulation displacement terminal Section 3522(-...) (M12) 0.22–0.38 mm2 Section 3522(-...) (M12)S01 0.34 mm2 (7 wires) Section 3522(-...) (M12)S02 0.14–0.22 mm2 Section 3522(-...) (M12)S03 special applications, e.g. varnished wire Insulation diameter ≤ 1.6 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at T amb 20 °C) Contact resistance ≤ 5 mΩ Rated current 4 A at T amb 60 °C 2 A at T amb 100 °C Rated voltage3 250 V AC Material group3 IIIa (CTI ≥ 250) Creepage distance ≥ 3.0 mm Clearance ≥ 3.0 mm Insulation resistance > 1 G Ω 1 component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) 2 measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm 3 according to DIN EN 60664/IEC 60664 Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct et indirect, tech- nologie de déplacement d’isolant, avec verrouillage intérieur pas des contacts 5,0 mm 3522: pour conducteurs individuels 3522-1: pour câble plat, pour transistion 3522-2: pour câble plat 1. Température d’utilisation -40 °C/+130 °C 2. Matériaux Corps isolant 3522(-...) (S0...) PBT, V0 suivant UL 94 Corps isolant 3522(-...) M12(S0...)1 PA, V2 suivant UL 94 Ressort de contact CuSn, étamé 3. Caractéristiques mécaniques Force d’insertion/contact2 ≤ 4,0 N Force de séparation/contact2 ≥ 0,5 N Raccordement avec carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm en rela- tion avec cadre de guidage 3501, réglettes à broches 3553, 3557, réglettes à broches suivant standard RAST 2,5 Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant Section 3522(-...) (M12) 0,22–0,38 mm2 Section 3522(-...) (M12)S01 0,34 mm2 (7 brins) Section 3522(-...) (M12)S02 0,14–0,22 mm2 Section 3522(-...) (M12)S03 applications spéciaux, p. ex. fils laqués Diamètre d’isolement ≤ 1,6 mm Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com 4. Caractéristiques électriques (à T amb 20 °C) Résistance de contact ≤ 5 mΩ Courant assigné 4 A à T amb 60 °C 2 A à T amb 100 °C Tension assignée3 250 V AC Groupe de matériau3 IIIa (CTI ≥ 250) Distance d’isolement ≥ 3,0 mm Ligne de fuite ≥ 3,0 mm Résistance d’isolement > 1 G Ω 1 composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) 2 mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm 3 suivant DIN EN 60664/CEI 60664 RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm 3522 3522-1 3522-2 3522 3522-1 3522-2 Bestellbezeichnung* Polzahl Verpackungseinheit Abmessungen Designation* Poles Package unit Dimensions Désignation* Pôles Unité d’emballage Dimensions A (mm) B (mm) 3522 03 3522-1 03 3522-2 03 3 2250 10,0 14,9 3522 04 3522-1 04 3522-2 04 4 1800 15,0 19,9 3522 05 3522-1 05 3522-2 05 5 1350 20,0 24,9 3522 06 3522-2 06 6 900 25,0 29,9 3522 07 3522-2 07 7 900 30,0 34,9 3522 08 3522-2 08 8 900 35,0 39,9 3522 09 3522-2 09 9 450 40,0 44,9 3522 10 3522-2 10 10 450 45,0 49,9 * Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, detaillierte Beschreibung siehe Umschlaginnenseite und Seite 4.71. Designation to be completed by further details (e.g. keying), for detailed description see inner cover and page 4.71. Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, déscription détaillée voir au côté intérieur de la couverture et à la page 4.71. Verpackung: verkettet, im Karton Packaging: chained, in a cardboard box Emballage: en bandes, dans un carton www.lumberg.com 11/2009 |
Similar Part No. - 352209 |
|
Similar Description - 352209 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |