Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

352112 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 352112
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

352112 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  352112 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 352112 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 connector for direct and indirect mating, insulation
displacement technology (IDT)
contact pitch 2.5 mm
3521: for individual conductors
3521-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3521(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3521(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
in conjunction with guide frame 3500,
pin headers 3541, 3541-1, 3545,
3545-1, 3550, 3554,
pin headers acc. to RAST 2.5 standard
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3521(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3521(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3521(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3521(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 120 °C
Rated voltage3
32 V AC
Material group3
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 0.53 mm
Clearance
≥ 0.53 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct et indirect,
technologie de déplacement d’isolant
pas des contacts 2,5 mm
3521: pour conducteurs individuels
3521-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3521(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3521(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm en rela-
tion avec cadre de guidage 3500,
réglettes à broches 3541, 3541-1,
3545, 3545-1, 3550, 3554, réglettes à
broches suivant standard RAST 2,5
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3521(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3521(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3521(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3521(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 120 °C
Tension assignée3
32 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 0,53 mm
Ligne de fuite
≥ 0,53 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3521 02
3521-2 02
2
4950
2,5
7,4
3521 03
3521-2 03
3
3600
5,0
9,9
3521 04
3521-2 04
4
2700
7,5
12,4
3521 05
3521-2 05
5
2250
10,0
14,9
3521 06
3521-2 06
6
1800
12,5
17,4
3521 07
3521-2 07
7
1800
15,0
19,9
3521 08
3521-2 08
8
1350
17,5
22,4
3521 09
3521-2 09
9
1350
20,0
24,9
3521 10
3521-2 10
10
1350
22,5
27,4
3521 11
3521-2 11
11
900
25,0
29,9
3521 12
3521-2 12
12
900
27,5
32,4
3521 13
3521-2 13
13
900
30,0
34,9
3521 14
3521-2 14
14
900
32,5
37,4
3521 15
3521-2 15
15
900
35,0
39,9
3521 16
3521-2 16
16
450
37,5
42,4
3521 17
3521-2 17
17
450
40,0
44,9
3521 18
3521-2 18
18
450
42,5
47,4
3521 19
3521-2 19
19
450
45,0
49,9
3521 20
3521-2 20
20
450
47,5
52,4
3521
3521-2
3521
3521-2
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 352112

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
352112 LUMBERG-352112 Datasheet
550Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
logo
List of Unclassifed Man...
352112-2 ETC2-352112-2 Datasheet
63Kb / 1P
   Z-PACK 2mm HM Connectors
More results

Similar Description - 352112

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3520 LUMBERG-3520 Datasheet
122Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com