Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

3512-214 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 3512-214
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3512-214 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  3512-214 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3512-214 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connector for direct mating, insulation displace-
ment technology (IDT), with locking on printed circuit
board by means of lateral locking hooks, with keying rib
contact pitch 2.5 mm
3512: for individual conductors
3512-1: for ribbon cable, daisy chain possible
3512-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3512(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3512(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, hot-dip tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Retaining force/lock3
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3512(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3512(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3512(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3512(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 100 °C
Rated voltage4
32 V AC
Material group4
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 0.53 mm
Clearance
≥ 0.53 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
measured with a polished steel gauge, nominal thickness 1.5 mm
4
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct, technologie de
déplacement d’isolant, avec verrouillage sur carte imprimée
par crochets de verrouillage latéraux, avec cloison de codage
pas des contacts 2,5 mm
3512: pour conducteurs individuels
3512-1: pour câble plat, pour transistion
3512-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3512(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3512(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé à chaud
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Force de rétention/verrouillage3
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3512(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3512(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3512(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3512(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 100 °C
Tension assignée4
32 V AC
Groupe de matériau4
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 0,53 mm
Ligne de fuite
≥ 0,53 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
mesurée avec un gabarit de mesure d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
4
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3512
3512-1
3512-2
3512
3512-1
3512-2
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
E (mm)
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
3512 02
3512-1 02
3512-2 02
2
4950
2,5
7,4
6,1
6,0
3512 03
3512-1 03
3512-2 03
3
3600
5,0
9,9
8,6
8,5
3512 04
3512-1 04
3512-2 04
4
2700
7,5
12,4
11,1
11,0
3512 05
3512-1 05
3512-2 05
5
2250
10,0
14,9
13,6
13,5
3512 06
3512-1 06
3512-2 06
6
1800
12,5
17,4
16,1
16,0
3512 07
3512-1 07
3512-2 07
7
1800
15,0
19,9
18,6
18,5
3512 08
3512-1 08
3512-2 08
8
1350
17,5
22,4
21,1
21,0
3512 09
3512-1 09
3512-2 09
9
1350
20,0
24,9
23,6
23,5
3512 10
3512-1 10
3512-2 10
10
1350
22,5
27,4
26,1
26,0
3512 11
3512-2 11
11
900
25,0
29,9
28,6
28,5
3512 12
3512-2 12
12
900
27,5
32,4
31,1
31,0
3512 13
3512-2 13
13
900
30,0
34,9
33,6
33,5
3512 14
3512-2 14
14
900
32,5
37,4
36,1
36,0
3512 15
3512-2 15
15
900
35,0
39,9
38,6
38,5
3512 16
3512-2 16
16
450
37,5
42,4
41,1
41,0
3512 17
3512-2 17
17
450
40,0
44,9
43,6
43,5
3512 18
3512-2 18
18
450
42,5
47,4
46,1
46,0
3512 19
3512-2 19
19
450
45,0
49,9
48,6
48,5
3512 20
3512-2 20
20
450
47,5
52,4
51,1
51,0
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 3512-214

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3512-214 LUMBERG-3512-214 Datasheet
520Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 3512-214

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3520 LUMBERG-3520 Datasheet
122Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com