Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

350006 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 350006
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

350006 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  350006 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 350006 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 guide frame
3501: for interior locking
3500: with locking latch
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body
PBT, V0 according to UL 94
3. Mechanical data
Locking on
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
Use with
3501
connectors 3520, 3520-1, 3520-2,
3522, 3522-1, 3522-2,
connectors acc. to RAST 2.5 standard
3500
connectors 3521, 3521-2, 3523,
3523-2, 3570
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
Cadre de guidage RAST 2.5
3501: pour verrouillage intérieur
3500: avec languette de verrouillage
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PBT, V0 suivant UL 94
3. Caractéristiques mécaniques
Verrouillage sur
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
Utilisation avec
3501
connecteurs 3520, 3520-1, 3520-2,
3522, 3522-1, 3522-2,
connecteurs suivant standard RAST 2,5
3500
connecteurs 3521, 3521-2, 3523,
3523-2, 3570,
connecteurs suivant standard RAST 2,5
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
3501
3501
3500
3500
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessung
Positionen zusätzlicher Rastfenster
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Positions of additional locking windows
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
Positions de fenêtres de verrouillage additionelles
A (mm)
B (mm)
*d
3501 03
3
1000
5,0
10,1
3501 04
4
1000
7,5
12,6
3501 05
5
1000
10,0
15,1
3501 06
6
500
12,5
17,6
3501 07
7
500
15,0
20,1
3/4
3501 08
8
500
17,5
22,6
4/5
3501 09
9
500
20,0
25,1
4/5
3501 10
10
500
22,5
27,6
5/6
3501 11
11
250
25,0
30,1
5/6
3501 12
12
250
27,5
32,6
6/7
3501 13
13
250
30,0
35,1
6/7
3501 14
14
250
32,5
37,6
4/5, 10/11
3501 15
15
250
35,0
40,1
4/5, 11/12
3501 16
16
250
37,5
42,6
5/6, 11/12
3501 17
17
250
40,0
45,1
5/6, 12/13
3501 18
18
250
42,5
47,6
5/6, 13/14
3501 19
19
250
45,0
20,1
6/7, 13/14
3501 20
20
250
47,5
52,6
6/7, 14/15
3500 03
3
1000
5,0
10,1
3500 04
4
1000
7,5
12,6
3500 05
5
1000
10,0
15,1
3500 06
6
500
12,5
17,6
3500 07
7
500
15,0
20,1
3/4
3500 08
8
500
17,5
22,6
4/5
3500 09
9
500
20,0
25,1
4/5
3500 10
10
500
22,5
27,6
5/6
3500 11
11
250
25,0
30,1
5/6
3500 12
12
250
27,5
32,6
6/7
3500 13
13
250
30,0
35,1
6/7
3500 14
14
250
32,5
37,6
4/5, 10/11
3500 15
15
250
35,0
40,1
4/5, 11/12
3500 16
16
250
37,5
42,6
5/6, 11/12
3500 17
17
250
40,0
45,1
5/6, 12/13
3500 18
18
250
42,5
47,6
5/6, 13/14
3500 19
19
250
45,0
20,1
6/7, 13/14
3500 20
20
250
47,5
52,6
6/7, 14/15
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 350006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
350006 LUMBERG-350006 Datasheet
368Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 350006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3520 LUMBERG-3520 Datasheet
122Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com