Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

351103 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 351103
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

351103 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  351103 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 351103 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 connector for direct mating, insulation displace-
ment technology (IDT), alternatively with or without keying
rib and closed sides
contact pitch 5.0 mm
3511: for individual conductors
3511-1: for ribbon cable, daisy chain possible
3511-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3511(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3511(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3511(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3511(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3511(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3511(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 100 °C
Rated voltage3
250 V AC
Material group3
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 3.0 mm
Clearance
≥ 3.0 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct, technologie
de déplacement d’isolant, au choix avec ou sans cloison de
codage et parois latérales fermées
pas des contacts 5,0 mm
3511: pour conducteurs individuels
3511-1: pour câble plat, pour transistion
3511-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3511(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3511(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3511(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3511(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3511(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3511(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 100 °C
Tension assignée3
250 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 3,0 mm
Ligne de fuite
≥ 3,0 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3511
3511-1
3511-2
3511
3511-1
3511-2
Bestellbezeichnung*
Polzahl Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
E (mm)
F (mm)
3511 02
3511-1 02 3511-2 02
2
3600
5,0
9,9
7,0
6,8
10,2
3511 03 3511-1 03 3511-2 03
3
2250
10,0
14,9
12,0
11,8
15,2
3511 04
3511-1 04 3511-2 04
4
1800
15,0
19,9
17,0
16,8
20,2
3511 05
3511-1 05 3511-2 05
5
1350
20,0
24,9
22,0
21,8
25,2
3511 06
3511-2 06
6
900
25,0
29,9
27,0
26,8
30,2
3511 07
3511-2 07
7
900
30,0
34,9
32,0
31,8
35,2
3511 08
3511-2 08
8
900
35,0
39,9
37,0
36,8
40,2
3511 09
3511-2 09
9
450
40,0
44,9
42,0
41,8
45,2
3511 10
3511-2 10
10
450
45,0
49,9
47,0
46,8
50,2
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 351103

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
351103 LUMBERG-351103 Datasheet
560Kb / 4P
   RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 351103

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3520 LUMBERG-3520 Datasheet
122Kb / 2P
   RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com